công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC3303PG bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC3303PG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single Supply Quad Operational Amplifiers
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC3303PG bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  MC3303PG Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC3303PG Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC3303PG Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC3303PG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC3303PG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC3303PG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC3303PG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC3303PG Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC3303PG Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
MC3403, MC3303
http://onsemi.com
4
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (VCC = 5.0 V, VEE = GND, TA = 25°C, unless otherwise noted.)
Characteristic
Symbol
MC3403
MC3303
Unit
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
Input Offset Voltage
VIO
2.0
10
10
mV
Input Offset Current
IIO
30
50
75
nA
Input Bias Current
IIB
−200
−500
−500
nA
Large Signal Open Loop Voltage Gain
RL = 2.0 kW
AVOL
10
200
10
200
V/mV
Power Supply Rejection Ratio
PSRR
150
150
mV/V
Output Voltage Range (Note 5)
VOR
Vpp
RL = 10 kW, VCC = 5.0 V
3.3
3.5
3.3
3.5
RL = 10 kW, 5.0 ≤ VCC ≤ 30 V
VCC−2.0 VCC−1.7
VCC−2.0 VCC−1.7
Power Supply Current
ICC
2.5
7.0
2.5
7.0
mA
Channel Separation
f = 1.0 kHz to 20 kHz
(Input Referenced)
CS
−120
−120
dB
5. Output will swing to ground with a 10 kW pull down resistor.
Figure 1. Representative Schematic Diagram
(1/4 of Circuit Shown)
VEE (GND)
VCC
Output
Q23
Inputs
+
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q15
Q16
Q17
Q18
Q19
Q20
Q21
Q22
Q1
Q24
Q25
Q27
Q28
Q29
Q30
60 k
37 k
25
40 k
2.4 k
2.0 k
31k
5.0 pF
Bias Circuitry
Common to Four
Amplifiers
-


Số phần tương tự - MC3303PG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC3303PG ONSEMI-MC3303PG Datasheet
162Kb / 9P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
October, 2006 ??Rev. 10
More results

Mô tả tương tự - MC3303PG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
LM324S ONSEMI-LM324S Datasheet
96Kb / 8P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
October, 2014 ??Rev. 0
LM324 ONSEMI-LM324_16 Datasheet
143Kb / 14P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
October, 2016 ??Rev. 29
LM324DR2G ONSEMI-LM324DR2G Datasheet
184Kb / 15P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
December, 2010 ??Rev. 24
LM224DR2G ONSEMI-LM224DR2G Datasheet
184Kb / 15P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
December, 2010 ??Rev. 24
logo
Motorola, Inc
MC3301 MOTOROLA-MC3301 Datasheet
548Kb / 10P
   QUAD SINGLE SUPPLY OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
ON Semiconductor
LM324 ONSEMI-LM324_06 Datasheet
204Kb / 16P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
October, 2006 ??Rev. 20
LM324 ONSEMI-LM324_V01 Datasheet
378Kb / 17P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
October, 2021 - Rev. 31
LM324 ONSEMI-LM324 Datasheet
129Kb / 12P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
May, 2002 ??Rev. 8
MC3403 ONSEMI-MC3403_06 Datasheet
162Kb / 9P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
October, 2006 ??Rev. 10
LM324DTBR2G ONSEMI-LM324DTBR2G Datasheet
184Kb / 15P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
December, 2010 ??Rev. 24
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com