công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMV982MUTAG bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện LMV982MUTAG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single and Dual Low Voltage, Rail-to-Rail Input and Output
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

LMV982MUTAG bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - ON Semiconductor

Back Button LMV982MUTAG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor LMV982MUTAG Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor LMV982MUTAG Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor LMV982MUTAG Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor LMV982MUTAG Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor LMV982MUTAG Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor LMV982MUTAG Datasheet HTML 13Page - ON Semiconductor LMV982MUTAG Datasheet HTML 14Page - ON Semiconductor LMV982MUTAG Datasheet HTML 15Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 21 page
background image
LMV981, LMV982
www.onsemi.com
11
TYPICAL CHARACTERISTICS
(TA = 25°C and VS = 5 V unless otherwise specified)
−10
0
10
20
30
40
50
60
10k
100k
1M
10M
−30
−10
10
30
50
70
90
110
Figure 9. Gain and Phase vs. Frequency
FREQUENCY (Hz)
CL = 0 pF
VS = 1.8 V
RL = 100 kW
TA = 25°C
Phase
Gain
−10
0
10
20
30
40
50
60
10k
100k
1M
10M
−30
−10
10
30
50
70
90
110
Figure 10. Gain and Phase vs. Frequency
FREQUENCY (Hz)
CL = 0 pF
VS = 5.0 V
RL = 100 kW
TA = 25°C


Số phần tương tự - LMV982MUTAG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
LMV982MUTAG ONSEMI-LMV982MUTAG Datasheet
445Kb / 21P
   Single and Dual Low Voltage, Rail-to-Rail Input and Output, Operational Amplifiers with Shutdown
February, 2010 ??Rev. 5
More results

Mô tả tương tự - LMV982MUTAG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
LMV931 ONSEMI-LMV931 Datasheet
432Kb / 20P
   Single and Dual Low Voltage, Rail-to-Rail Input and Output, Operational Amplifiers
April, 2010 ??Rev. 6
logo
Diodes Incorporated
APX321 DIODES-APX321 Datasheet
670Kb / 18P
   LOW VOLTAGE, RAIL-TO-RAIL INPUT AND OUTPUT
APX324 Rev. 13
logo
National Semiconductor ...
LMC6681 NSC-LMC6681 Datasheet
750Kb / 24P
   Low Voltage, Rail-To-Rail Input and Output CMOS
logo
ON Semiconductor
LMV981 ONSEMI-LMV981 Datasheet
445Kb / 21P
   Single and Dual Low Voltage, Rail-to-Rail Input and Output, Operational Amplifiers with Shutdown
February, 2010 ??Rev. 5
logo
Linear Technology
LT6202 LINER-LT6202_15 Datasheet
1Mb / 28P
   Single/Dual/Quad 100MHz, Rail-to-Rail Input and Output
LT6204 LINER-LT6204_15 Datasheet
1Mb / 28P
   Single/Dual/Quad 100MHz, Rail-to-Rail Input and Output
LT6203 LINER-LT6203_15 Datasheet
1Mb / 28P
   Single/Dual/Quad 100MHz, Rail-to-Rail Input and Output
logo
ON Semiconductor
LMV931 ONSEMI-LMV931_12 Datasheet
366Kb / 18P
   Single and Dual LowVoltage, Rail-to-Rail Input and Output,Operational Amplifiers
August, 2012 ??Rev. 9
logo
STMicroelectronics
OA1NP STMICROELECTRONICS-OA1NP Datasheet
864Kb / 31P
   Rail-to-rail input and output
March 2014 Rev 2
logo
Microchip Technology
MCP6N16 MICROCHIP-MCP6N16 Datasheet
7Mb / 58P
   Rail-to-Rail Input and Output
03/25/14
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com