công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

W-6237TD-G3 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Copal Electronics

tên linh kiện W-6237TD-G3
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Voltage CMOS Boost
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COPAL [Copal Electronics]
Trang chủ  http://www.nidec-copal-electronics.com/e
Logo COPAL - Copal Electronics

W-6237TD-G3 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Copal Electronics

Back Button W-6237TD-G3 Datasheet HTML 2Page - Copal Electronics W-6237TD-G3 Datasheet HTML 3Page - Copal Electronics W-6237TD-G3 Datasheet HTML 4Page - Copal Electronics W-6237TD-G3 Datasheet HTML 5Page - Copal Electronics W-6237TD-G3 Datasheet HTML 6Page - Copal Electronics W-6237TD-G3 Datasheet HTML 7Page - Copal Electronics W-6237TD-G3 Datasheet HTML 8Page - Copal Electronics W-6237TD-G3 Datasheet HTML 9Page - Copal Electronics W-6237TD-G3 Datasheet HTML 10Page - Copal Electronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 13 page
background image
W-6237
6
TYPICAL CHARACTERISTICS
(VIN = 3.6 V, CIN = 4.7 F, COUT = 0.22 F, L = 33 H with 8 LEDs at 20 mA, TAMB = 25 C, unless otherwise specified.)
Figure 10. LED Current vs. Input Voltage
(8 LEDs)
Figure 11. LED Current Regulation (20 mA)
)
V
(
E
G
A
T
L
O
V
T
U
P
N
I
)
V
(
E
G
A
T
L
O
V
T
U
P
N
I
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
0
5
10
15
20
25
30
35
4.8
4.5
4.2
3.9
3.6
3.3
3.0
1.0
0.5
0
0.5
1.0
Figure 12. 8 LED Efficiency vs. Load Current
Figure 13. 8 LED Efficiency vs. Input Voltage
)
V
(
E
G
A
T
L
O
V
T
U
P
N
I
)
A
m
(
T
N
E
R
R
U
C
D
E
L
30
25
20
15
10
5
65
70
75
80
85
90
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
65
70
75
80
85
90
Figure 14. 7 LED Efficiency vs. Load Current
Figure 15. 6 LED Efficiency vs. Load Current
)
A
m
(
T
N
E
R
R
U
C
D
E
L
)
A
m
(
T
N
E
R
R
U
C
D
E
L
30
25
20
15
10
5
65
70
75
80
85
90
30
25
20
15
10
5
65
70
75
80
85
90
RFB = 10
RFB = 15
RFB = 20
VIN = 4.2 V
VIN = 3.6 V
8 LEDs
VOUT ~ 27 V at 20 mA
L = 33 H
15 mA
20 mA
8 LEDs
VOUT ~ 27 V at 20 mA
L = 33 H
7 LEDs
VOUT ~ 23 V at 20 mA
L = 33 H
VIN = 4.2 V
VIN = 3.6 V
6 LEDs
VOUT ~ 20 V at 20 mA
L = 33 H
VIN = 4.2 V
VIN = 3.6 V


Số phần tương tự - W-6237TD-G3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Copal Electronics
W-6238 COPAL-W-6238 Datasheet
193Kb / 14P
   High Efficiency 10 LED Boost Converter
W-6238TD-GT3 COPAL-W-6238TD-GT3 Datasheet
193Kb / 14P
   High Efficiency 10 LED Boost Converter
More results

Mô tả tương tự - W-6237TD-G3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
CAT4237 ONSEMI-CAT4237 Datasheet
279Kb / 13P
   High Voltage CMOS Boost White LED Driver
February, 2010 ??Rev. 2
CAT4237TD-T3 ONSEMI-CAT4237TD-T3 Datasheet
294Kb / 14P
   High Voltage CMOS Boost White LED Driver
Doc. No. MD-5013, Rev. C
logo
Catalyst Semiconductor
CAT4237 CATALYST-CAT4237 Datasheet
533Kb / 13P
   High Voltage CMOS Boost White LED Driver
logo
ON Semiconductor
CAT4237 ONSEMI-CAT4237_11 Datasheet
270Kb / 12P
   High Voltage CMOS Boost White LED Driver
November, 2011 ??Rev. 3
logo
Catalyst Semiconductor
CAT4237 CATALYST-CAT4237_07 Datasheet
302Kb / 14P
   High Voltage CMOS Boost White LED Driver
CAT4237 CATALYST-CAT4237_08 Datasheet
301Kb / 14P
   High Voltage CMOS Boost White LED Driver
logo
Major-Power Technology ...
MA2200 MPOWER-MA2200 Datasheet
194Kb / 2P
   High Voltage, Boost Controller
logo
Copal Electronics
W-6137 COPAL-W-6137 Datasheet
182Kb / 16P
   CMOS Boost Converter
logo
Microsemi Corporation
LX1742 MICROSEMI-LX1742 Datasheet
456Kb / 13P
   High Efficiency High Voltage Boost Controller
logo
Analog Devices
LTC3290 AD-LTC3290 Datasheet
1Mb / 14P
   High Voltage Boost Charge Pump
08/19 Rev. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com