công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

3N90-220 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

tên linh kiện 3N90-220
Giải thích chi tiết về linh kiện  isc N-Channel MOSFET Transistor
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Trang chủ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

3N90-220 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  3N90-220 Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited 3N90-220 Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
INCHANGE Semiconductor
isc Product Specification
isc website:www.iscsemi.com
isc & iscsemi is registered trademark
1
isc N-Channel MOSFET Transistor
3N90
·
FEATURES
·
Drain Current ID= 3A@ TC=25℃
·
Drain Source Voltage-
: VDSS= 900V(Min)
·
Static Drain-Source On-Resistance
: RDS(on) = 4.8Ω(Max)
·
Fast Switching
·
APPLICATIONS
·
Switching power supplies,converters,AC and DC motor controls
·
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS(Ta=25℃)
SYMBOL
PARAMETER
VALUE
UNIT
VDSS
Drain-Source Voltage
900
V
VGS
Gate-Source Voltage-Continuous
±
30
V
ID
Drain Current-Continuous
3
A
IDM
Drain Current-Single Plused
10
A
PD
Total Dissipation @TC=25℃
75
W
Tj
Max. Operating Junction Temperature
150
Tstg
Storage Temperature
-55~150
·
THERMAL CHARACTERISTICS
SYMBOL
PARAMETER
MAX
UNIT
Rth j-c
Thermal Resistance, Junction to Case
1.38
/W
Rth j-a
Thermal Resistance, Junction to Ambient
62.5
/W


Số phần tương tự - 3N90-220

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
3N90-220F ISC-3N90-220F Datasheet
162Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - 3N90-220

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
60NF06 ISC-60NF06 Datasheet
94Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
8N60 ISC-8N60 Datasheet
63Kb / 2P
   isc N-Channel Mosfet Transistor
MDP1922 ISC-MDP1922 Datasheet
338Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
SUD25N15-52 ISC-SUD25N15-52 Datasheet
321Kb / 2P
   Isc N-Channel MOSFET Transistor
STW20NM50FD ISC-STW20NM50FD Datasheet
324Kb / 2P
   Isc N-Channel MOSFET Transistor
MMF80R450P ISC-MMF80R450P Datasheet
313Kb / 2P
   Isc N-Channel MOSFET Transistor
SPI21N50C3 ISC-SPI21N50C3 Datasheet
355Kb / 3P
   Isc N-Channel MOSFET Transistor
2SK1162 ISC-2SK1162 Datasheet
322Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2N7000 ISC-2N7000 Datasheet
312Kb / 2P
   Isc N-Channel MOSFET Transistor
IPB156N22NFD ISC-IPB156N22NFD Datasheet
268Kb / 2P
   Isc N-Channel MOSFET Transistor
IRF3205STRLPBF ISC-IRF3205STRLPBF Datasheet
266Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com