công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM324 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện LM324
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single Supply Quad Operational Amplifiers
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

LM324 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - ON Semiconductor

Back Button LM324_16 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor LM324_16 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor LM324_16 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor LM324_16 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor LM324_16 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor LM324_16 Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor LM324_16 Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor LM324_16 Datasheet HTML 13Page - ON Semiconductor LM324_16 Datasheet HTML 14Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 14 page
background image
LM324, LM324A, LM324E, LM224, LM2902, LM2902E, LM2902V, NCV2902
www.onsemi.com
10
ORDERING INFORMATION
Device
Operating Temperature Range
Package
Shipping
LM224DG
−25
°C to +85°C
SOIC−14 (Pb−Free)
55 Units/Rail
LM224DR2G
SOIC−14 (Pb−Free)
2500/Tape & Reel
LM224DTBG
TSSOP−14 (Pb−Free)
96 Units/Tube
LM224DTBR2G
TSSOP−14 (Pb−Free)
2500/Tape & Reel
LM224NG
PDIP−14 (Pb−Free)
25 Units/Rail
LM324DG
0
°C to +70°C
SOIC−14 (Pb−Free)
55 Units/Rail
LM324DR2G
SOIC−14 (Pb−Free)
2500/Tape & Reel
LM324EDR2G
SOIC−14 (Pb−Free)
2500/Tape & Reel
LM324DTBG
TSSOP−14 (Pb−Free)
96 Units/Tube
LM324DTBR2G
TSSOP−14 (Pb−Free)
2500/Tape & Reel
LM324NG
PDIP−14 (Pb−Free)
25 Units/Rail
LM324ADG
SOIC−14 (Pb−Free)
55 Units/Rail
LM324ADR2G
SOIC−14 (Pb−Free)
2500/Tape & Reel
LM324ADTBG
TSSOP−14 (Pb−Free)
96 Units/Tube
LM324ADTBR2G
TSSOP−14 (Pb−Free)
2500/Tape & Reel
LM324ANG
PDIP−14 (Pb−Free)
25 Units/Rail
LM2902DG
−40
°C to +105°C
SOIC−14 (Pb−Free)
55 Units/Rail
LM2902DR2G
SOIC−14 (Pb−Free)
2500/Tape & Reel
LM2902EDR2G
SOIC−14 (Pb−Free)
2500/Tape & Reel
LM2902DTBG
TSSOP−14 (Pb−Free)
96 Units/Tube
LM2902DTBR2G
TSSOP−14 (Pb−Free)
2500/Tape & Reel
LM2902NG
PDIP−14 (Pb−Free)
25 Units/Rail
LM2902VDG
−40
°C to +125°C
SOIC−14 (Pb−Free)
55 Units/Rail
LM2902VDR2G
SOIC−14 (Pb−Free)
2500/Tape & Reel
LM2902VDTBG
TSSOP−14 (Pb−Free)
96 Units/Tube
LM2902VDTBR2G
TSSOP−14 (Pb−Free)
2500/Tape & Reel
LM2902VNG
PDIP−14 (Pb−Free)
25 Units/Rail
NCV2902DR2G*
SOIC−14 (Pb−Free)
2500/Tape & Reel
NCV2902DTBR2G*
TSSOP−14 (Pb−Free)
†For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging
Specifications Brochure, BRD8011/D.
*NCV Prefix for Automotive and Other Applications Requiring Unique Site and Control Change Requirements; AEC−Q100 Qualified and PPAP
Capable.


Số phần tương tự - LM324_16

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
LM324 UTC-LM324_11 Datasheet
210Kb / 6P
   QUAD OPERATIONAL AMPLIFIERS
2011
LM324_1111 UTC-LM324_1111 Datasheet
208Kb / 6P
   QUAD OPERATIONAL AMPLIFIERS
2011
LM324 UTC-LM324_15 Datasheet
247Kb / 5P
   QUAD OPERATIONAL AMPLIFIERS
2014
LM324 UTC-LM324_17 Datasheet
193Kb / 5P
   QUAD OPERATIONAL AMPLIFIERS
2017
More results

Mô tả tương tự - LM324_16

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
LM324S ONSEMI-LM324S Datasheet
96Kb / 8P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
October, 2014 ??Rev. 0
LM324DR2G ONSEMI-LM324DR2G Datasheet
184Kb / 15P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
December, 2010 ??Rev. 24
LM224DR2G ONSEMI-LM224DR2G Datasheet
184Kb / 15P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
December, 2010 ??Rev. 24
MC3403 ONSEMI-MC3403_12 Datasheet
154Kb / 9P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
January, 2012 ??Rev. 11
logo
Motorola, Inc
MC3301 MOTOROLA-MC3301 Datasheet
548Kb / 10P
   QUAD SINGLE SUPPLY OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
ON Semiconductor
LM324 ONSEMI-LM324_06 Datasheet
204Kb / 16P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
October, 2006 ??Rev. 20
LM324 ONSEMI-LM324_V01 Datasheet
378Kb / 17P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
October, 2021 - Rev. 31
LM324 ONSEMI-LM324 Datasheet
129Kb / 12P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
May, 2002 ??Rev. 8
MC3403 ONSEMI-MC3403_06 Datasheet
162Kb / 9P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
October, 2006 ??Rev. 10
LM324DTBR2G ONSEMI-LM324DTBR2G Datasheet
184Kb / 15P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
December, 2010 ??Rev. 24
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com