công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

P-7100-102A-M5 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Copal Electronics

tên linh kiện P-7100-102A-M5
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-miniature pressure sensors
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COPAL [Copal Electronics]
Trang chủ  http://www.nidec-copal-electronics.com/e
Logo COPAL - Copal Electronics

P-7100-102A-M5 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Copal Electronics

  P-7100-102A-M5 Datasheet HTML 1Page - Copal Electronics P-7100-102A-M5 Datasheet HTML 2Page - Copal Electronics P-7100-102A-M5 Datasheet HTML 3Page - Copal Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
27.7
17
Joint (R1/8)
Pressure port M5 depth6
150±20
Cable AWG26
Potting(epoxy)
White
Black
Red
17
150±20
18.7
Potting(epoxy)
Cable AWG26
White
Black
Red
Pressure port M5 depth6
P-7100
PRESSURE TRANSDUCERS
O P-7100-102G-R1
O P-7100-102G-M5
Wire color
Red
White
Black
Connection
Power
B
Output
Common
INTERNAL ELECTRICAL SCHEMATICS
Pressure
Common
Output
Power
Sensor
Main circuit
OUTLINE DIMENSIONS
Unless otherwise specified, tolerance : ± 0.5 (Unit: mm)


Số phần tương tự - P-7100-102A-M5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sumida Corporation
P-7GB SUMIDA-P-7GB Datasheet
43Kb / 2P
   IFT COILS
P-7GBAM SUMIDA-P-7GBAM Datasheet
43Kb / 2P
   IFT COILS
P-7GBFM SUMIDA-P-7GBFM Datasheet
43Kb / 2P
   IFT COILS
P-7GBLW SUMIDA-P-7GBLW Datasheet
43Kb / 2P
   IFT COILS
P-7GBMW SUMIDA-P-7GBMW Datasheet
43Kb / 2P
   IFT COILS
More results

Mô tả tương tự - P-7100-102A-M5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
All Sensors Corporation
PSI-GF-HGRADE-MINI ASC-PSI-GF-HGRADE-MINI Datasheet
138Kb / 4P
   Miniature Pressure Sensors
DS-0107 ASC-DS-0107 Datasheet
138Kb / 4P
   Miniature Pressure Sensors
DS-0110 ASC-DS-0110 Datasheet
664Kb / 5P
   Miniature Pressure Sensors
5PSI-D-CGRADE-MINI ASC-5PSI-D-CGRADE-MINI Datasheet
174Kb / 4P
   Miniature Pressure Sensors
5PSI-G-CGRADE-MINI ASC-5PSI-G-CGRADE-MINI Datasheet
174Kb / 4P
   Miniature Pressure Sensors
15PSI-A-HGRADE-MINI ASC-15PSI-A-HGRADE-MINI Datasheet
138Kb / 4P
   Miniature Pressure Sensors
5PSI-D-HGRADE-MINI ASC-5PSI-D-HGRADE-MINI Datasheet
138Kb / 4P
   Miniature Pressure Sensors
15PSI-AF-HGRADE-MINI ASC-15PSI-AF-HGRADE-MINI Datasheet
138Kb / 4P
   Miniature Pressure Sensors
5PSI-GF-HGRADE-MINI ASC-5PSI-GF-HGRADE-MINI Datasheet
138Kb / 4P
   Miniature Pressure Sensors
DS-0105 ASC-DS-0105 Datasheet
164Kb / 3P
   Miniature Basic Pressure Sensors
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com