công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS3A226EYFFR bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TS3A226EYFFR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Autonomous Audio Headset Switch with Reduced GND Switch
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TS3A226EYFFR bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button TS3A226EYFFR Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TS3A226EYFFR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TS3A226EYFFR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TS3A226EYFFR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TS3A226EYFFR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TS3A226EYFFR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TS3A226EYFFR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TS3A226EYFFR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TS3A226EYFFR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
C
0.625 MAX
0.30
0.12
0.8
TYP
0.8 TYP
0.4 TYP
0.4 TYP
9X
0.3
0.2
B
E
A
D
DSBGA - 0.625 mm max height
YFF0009
DIE SIZE BALL GRID ARRAY
4219552/A 05/2016
NOTES:
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
BALL A1
CORNER
SEATING PLANE
BALL TYP
0.05 C
B
1
2
3
0.015
C A B
SYMM
SYMM
A
C
SCALE 10.000


Số phần tương tự - TS3A226EYFFR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS3A226AE TI-TS3A226AE Datasheet
733Kb / 11P
[Old version datasheet]   Autonomous Audio Headset Switch with Reduced GND Switch RON and FM Capability
TS3A226AE TI1-TS3A226AE Datasheet
735Kb / 12P
[Old version datasheet]   Autonomous Audio Headset Switch with Reduced GND Switch RON and FM Capability
TS3A226AEYFFR TI-TS3A226AEYFFR Datasheet
733Kb / 11P
[Old version datasheet]   Autonomous Audio Headset Switch with Reduced GND Switch RON and FM Capability
TS3A226AEYFFR TI1-TS3A226AEYFFR Datasheet
735Kb / 12P
[Old version datasheet]   Autonomous Audio Headset Switch with Reduced GND Switch RON and FM Capability
TS3A226AE TI1-TS3A226AE_14 Datasheet
735Kb / 12P
[Old version datasheet]   Autonomous Audio Headset Switch with Reduced GND Switch RON and FM Capability
More results

Mô tả tương tự - TS3A226EYFFR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS3A226AE TI1-TS3A226AE_14 Datasheet
735Kb / 12P
[Old version datasheet]   Autonomous Audio Headset Switch with Reduced GND Switch RON and FM Capability
TS3A226AE TI-TS3A226AE Datasheet
733Kb / 11P
[Old version datasheet]   Autonomous Audio Headset Switch with Reduced GND Switch RON and FM Capability
TS3A225E TI1-TS3A225E Datasheet
552Kb / 10P
[Old version datasheet]   AUTONOMOUS AUDIO HEADSET SWITCH
TS3A225E TI1-TS3A225E_17 Datasheet
1Mb / 37P
[Old version datasheet]   AUTONOMOUS AUDIO HEADSET SWITCH
TS3A225E TI1-TS3A225E Datasheet
552Kb / 10P
[Old version datasheet]   AUTONOMOUS AUDIO HEADSET SWITCH
TS3A227E TI1-TS3A227E Datasheet
1Mb / 59P
[Old version datasheet]   Autonomous Audio Accessory Detection and Configuration Switch
logo
ON Semiconductor
NL3S325 ONSEMI-NL3S325 Datasheet
167Kb / 7P
   Audio Jack GND/MIC Configuration Switch
June, 2018 ??Rev. 1
FSA850 ONSEMI-FSA850 Datasheet
422Kb / 10P
   Audio 3-Pole / 4-Pole MIC-GND Switch
June 2016 Rev. 1.12
logo
Fairchild Semiconductor
FSA850 FAIRCHILD-FSA850 Datasheet
1Mb / 3P
   Audio 3-Pole / 4-Pole MIC-GND Switch
logo
Reed Relays and Electro...
RM-1318-L RRE-RM-1318-L Datasheet
109Kb / 1P
   Reduced-miniature Reed Switch
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com