công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STK534U362C-E bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện STK534U362C-E
Giải thích chi tiết về linh kiện  Intelligent Power Module (IPM)
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

STK534U362C-E bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - ON Semiconductor

Back Button STK534U362C-E Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor STK534U362C-E Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor STK534U362C-E Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor STK534U362C-E Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor STK534U362C-E Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor STK534U362C-E Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor STK534U362C-E Datasheet HTML 13Page - ON Semiconductor STK534U362C-E Datasheet HTML 14Page - ON Semiconductor STK534U362C-E Datasheet HTML 15Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 15 page
background image
STK534U362C-E
www.onsemi.com
11
The characteristic of thermistor
Parameter
Symbol
Condition
Min
Typ.
Max
Unit
Resistance
R25
T = 25
C
97
100
1034
kΩ
Resistance
R125
T = 125
C
4.93
5.38
5.88
kΩ
B-Constant (25 to 50
C)
B
4165
4250
4335
k
Temperature Range
40
+125
C
This data shows the example of the application circuit, does not guarantee a design as the mass production set.
Fig.10 Variation of thermistor resistance with temperature
Fig.11 Variation of temperature sense voltage with thermistor temperature
Condition
Pull-up resistor = 39k
Pull-up voltage of TH = 5V


Số phần tương tự - STK534U362C-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
STK534U342C-E ONSEMI-STK534U342C-E Datasheet
390Kb / 15P
   Intelligent Power Module (IPM)
September 2016 - Rev. 1
More results

Mô tả tương tự - STK534U362C-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
STK5Q4U362J-E ONSEMI-STK5Q4U362J-E Datasheet
684Kb / 15P
   Intelligent Power Module (IPM)
October 2016 - Rev. P3
STK5U4UCC0D-E ONSEMI-STK5U4UCC0D-E Datasheet
591Kb / 14P
   Intelligent Power Module (IPM)
September 2016 - Rev. P2
STK5U4UFB0D-E ONSEMI-STK5U4UFB0D-E Datasheet
599Kb / 14P
   Intelligent Power Module (IPM)
September 2016 - Rev. P2
STK534U342C-E ONSEMI-STK534U342C-E Datasheet
390Kb / 15P
   Intelligent Power Module (IPM)
September 2016 - Rev. 1
STK5Q4U340J-E ONSEMI-STK5Q4U340J-E Datasheet
683Kb / 15P
   Intelligent Power Module (IPM)
October 2016 - Rev. P3
logo
Toshiba Semiconductor
TLP104 TOSHIBA-TLP104 Datasheet
592Kb / 13P
   IPM (Intelligent Power Module)
logo
ON Semiconductor
STK554U392C-E ONSEMI-STK554U392C-E Datasheet
454Kb / 14P
   Intelligent Power Module (IPM)
June, 2019 - Rev. 1
STK5C4U332J-E ONSEMI-STK5C4U332J-E Datasheet
729Kb / 14P
   Intelligent Power Module (IPM)
September 2016 - Rev. P4
STK5Q4U352J-E ONSEMI-STK5Q4U352J-E Datasheet
683Kb / 15P
   Intelligent Power Module (IPM)
October 2016 - Rev. P3
STK5U4UCE0D-E ONSEMI-STK5U4UCE0D-E Datasheet
587Kb / 14P
   Intelligent Power Module (IPM)
September 2016 - Rev. P2
STK5U4UCG0D-E ONSEMI-STK5U4UCG0D-E Datasheet
587Kb / 14P
   Intelligent Power Module (IPM)
September 2016 - Rev. P2
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com