công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STK5F1U3E3D-E bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện STK5F1U3E3D-E
Giải thích chi tiết về linh kiện  Inverter Power IPM
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

STK5F1U3E3D-E bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - ON Semiconductor

Back Button STK5F1U3E3D-E Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor STK5F1U3E3D-E Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor STK5F1U3E3D-E Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor STK5F1U3E3D-E Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor STK5F1U3E3D-E Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor STK5F1U3E3D-E Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor STK5F1U3E3D-E Datasheet HTML 13Page - ON Semiconductor STK5F1U3E3D-E Datasheet HTML 14Page - ON Semiconductor STK5F1U3E3D-E Datasheet HTML 15Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 16 page
background image
STK5F1U3E3D-E
www.onsemi.com
11
The characteristic of thermistor
Parameter
Symbol
Condition
Min
Typ.
Max
Unit
Resistance
R25
Tc=25
C
97
100
103
kΩ
Resistance
R100
Tc=100
C
4.93
5.38
5.88
kΩ
B-Constant(25-50
C)
B
4165
4250
4335
K
Temperature Range
40
+125
C
Fig.11 Variation of thermistor resistance with temperature
Fig.12 Variation of temperature sense voltage with thermistor temperature
Condition
Pull-up resistor = 39kohm +/-1%
Pull-up voltage of TH = 5V +/-0.3V


Số phần tương tự - STK5F1U3E3D-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
STK5F1U3E2D-E ONSEMI-STK5F1U3E2D-E Datasheet
480Kb / 15P
   Inverter Power IPM
March 2015 - Rev. 1
More results

Mô tả tương tự - STK5F1U3E3D-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
STK5F4U3C2D-E ONSEMI-STK5F4U3C2D-E Datasheet
376Kb / 15P
   Inverter Power IPM
March 2015 - Rev. 1
STK5F1U3C3D-E ONSEMI-STK5F1U3C3D-E Datasheet
805Kb / 16P
   Inverter Power IPM
March 2015 - Rev. 1
STK5F1U3E2D-E ONSEMI-STK5F1U3E2D-E Datasheet
480Kb / 15P
   Inverter Power IPM
March 2015 - Rev. 1
STK531U394A-E ONSEMI-STK531U394A-E Datasheet
271Kb / 13P
   Inverter IPM
February 2015 - Rev.1
STK541UC60C-E ONSEMI-STK541UC60C-E Datasheet
291Kb / 13P
   Inverter IPM
February 2015 - Rev.1
STK531U369A-E ONSEMI-STK531U369A-E Datasheet
271Kb / 13P
   Inverter IPM
February 2015 - Rev.1
STK57FU394A-E ONSEMI-STK57FU394A-E Datasheet
285Kb / 15P
   PFC Converter Inverter IPM
November 2015- Rev. P0
NFAM3512L7B ONSEMI-NFAM3512L7B Datasheet
734Kb / 16P
   Intelligent Power Module (IPM) Inverter, 1200 V, 35 A
September, 2023 - Rev. 0
NFAM1512L7B ONSEMI-NFAM1512L7B Datasheet
650Kb / 16P
   Intelligent Power Module (IPM) Inverter, 1200 V, 15 A
September, 2023 - Rev. 0
NFAM2512L7B ONSEMI-NFAM2512L7B Datasheet
470Kb / 16P
   Intelligent Power Module (IPM) Inverter, 1200 V, 25 A
September, 2023 - Rev. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com