công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STK5F1U3E2D-E bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện STK5F1U3E2D-E
Giải thích chi tiết về linh kiện  Inverter Power IPM
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

STK5F1U3E2D-E bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - ON Semiconductor

Back Button STK5F1U3E2D-E Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor STK5F1U3E2D-E Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor STK5F1U3E2D-E Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor STK5F1U3E2D-E Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor STK5F1U3E2D-E Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor STK5F1U3E2D-E Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor STK5F1U3E2D-E Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor STK5F1U3E2D-E Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor STK5F1U3E2D-E Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 15 page
background image
STK5F1U3E2D-E
No.A2228-8/15
Logic level table
*With pulled-up registor
FAULT*
HIN1,2,3
LIN1,2,3
U,V,W
1
1
0
Vbus
1
0
1
0
1
0
0
Off
1
1
1
Off
0
X
X
Off
Ho
HIN1,2,3
(10,11,12)
IC
Driver
Lo
LIN1,2,3
(13,14,15)
P(42,43,44)
U,V,W
(34,35,36)
(30,31,32)
(26,27,28)
N(38,38,40)
Fig.9


Số phần tương tự - STK5F1U3E2D-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
STK5F1U3E3D-E ONSEMI-STK5F1U3E3D-E Datasheet
785Kb / 16P
   Inverter Power IPM
March 2015 - Rev. 1
More results

Mô tả tương tự - STK5F1U3E2D-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
STK5F4U3C2D-E ONSEMI-STK5F4U3C2D-E Datasheet
376Kb / 15P
   Inverter Power IPM
March 2015 - Rev. 1
STK5F1U3E3D-E ONSEMI-STK5F1U3E3D-E Datasheet
785Kb / 16P
   Inverter Power IPM
March 2015 - Rev. 1
STK5F1U3C3D-E ONSEMI-STK5F1U3C3D-E Datasheet
805Kb / 16P
   Inverter Power IPM
March 2015 - Rev. 1
STK531U394A-E ONSEMI-STK531U394A-E Datasheet
271Kb / 13P
   Inverter IPM
February 2015 - Rev.1
STK541UC60C-E ONSEMI-STK541UC60C-E Datasheet
291Kb / 13P
   Inverter IPM
February 2015 - Rev.1
STK531U369A-E ONSEMI-STK531U369A-E Datasheet
271Kb / 13P
   Inverter IPM
February 2015 - Rev.1
STK57FU394A-E ONSEMI-STK57FU394A-E Datasheet
285Kb / 15P
   PFC Converter Inverter IPM
November 2015- Rev. P0
NFAM3512L7B ONSEMI-NFAM3512L7B Datasheet
734Kb / 16P
   Intelligent Power Module (IPM) Inverter, 1200 V, 35 A
September, 2023 - Rev. 0
NFAM1512L7B ONSEMI-NFAM1512L7B Datasheet
650Kb / 16P
   Intelligent Power Module (IPM) Inverter, 1200 V, 15 A
September, 2023 - Rev. 0
NFAM2512L7B ONSEMI-NFAM2512L7B Datasheet
470Kb / 16P
   Intelligent Power Module (IPM) Inverter, 1200 V, 25 A
September, 2023 - Rev. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com