công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

U1175A bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

tên linh kiện U1175A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Agilent U1210 Series Handheld Clamp Meters
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HP [Agilent(Hewlett-Packard)]
Trang chủ  http://www.home.agilent.com
Logo HP - Agilent(Hewlett-Packard)

U1175A bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

Back Button U1175A Datasheet HTML 3Page - Agilent(Hewlett-Packard) U1175A Datasheet HTML 4Page - Agilent(Hewlett-Packard) U1175A Datasheet HTML 5Page - Agilent(Hewlett-Packard) U1175A Datasheet HTML 6Page - Agilent(Hewlett-Packard) U1175A Datasheet HTML 7Page - Agilent(Hewlett-Packard) U1175A Datasheet HTML 8Page - Agilent(Hewlett-Packard) U1175A Datasheet HTML 9Page - Agilent(Hewlett-Packard) U1175A Datasheet HTML 10Page - Agilent(Hewlett-Packard) U1175A Datasheet HTML 11Page - Agilent(Hewlett-Packard) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 17 page
background image
6
Electrical Specifications for U1211A (continued)
Capacitance
Range
Resolution
Accuracy
Overload protection
400 µF
0.1 µF
2 % + 4
1000 V R.M.S. for circuits
< 0.3 A of short circuit current
4000 µF
1 µF
3 % + 4
The accuracy is based on film capacitor or better and use Relative mode to zero residual value
AC current
Range
Resolution
Accuracy *N1
45~65 Hz
65~400 Hz
400 Hz~1 kHz
40 A
0.01 A
1.0 % + 10
1.0 % + 10
3.0 % + 10
400 A
0.1 A
1.0 % + 5
1.0 % + 5
3.0 % + 5
400~700 A
1 A
1.0 % + 5
1.0 % + 5
3.0 % + 5
700~1000 A
1 A
1.0 % + 5
None
None
Maximum overload: 1000 A R.M.S. The accuracy is specified on the symmetrical waveforms.
N1: The maximum verification of current and frequency product is less than 400,000 A x Hz
WARNING:
The measuring duty cycle should not exceed the following limits.
0 ~ 600 A R.M.S.
Continuous
600 ~ 700 A R.M.S.
10 minutes ON, 10 minutes OFF
700 ~ 1000 A R.M.S.
5 minutes ON, 20 minutes OFF
Current (1 ms peak hold)
Range
Resolution
Accuracy
Maximum overload
40 A
0.01 A
2.0 % + 70
1000 A R.M.S.
400 A
0.1 A
2.0 % + 43
1000 A
1 A
2.0 % + 43
Specified accuracy for changes > 1 ms in duration


Số phần tương tự - U1175A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
U117 ETC2-U117 Datasheet
654Kb / 16P
   MISCELLANEOUS HARDWARE-ACCESSORIES
U117 ETC2-U117 Datasheet
657Kb / 17P
   TO CHANGE WITHOUT NOTICE ACCESSORIES
logo
Pentair plc. All rights...
U117-1568 PENTAIR-U117-1568 Datasheet
5Mb / 46P
   BATTERY BACKUP SYSTEM
U117-1577 PENTAIR-U117-1577 Datasheet
5Mb / 46P
   BATTERY BACKUP SYSTEM
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
U1171A HP-U1171A Datasheet
327Kb / 10P
   Handheld Digital Multimeter (DMM)
More results

Mô tả tương tự - U1175A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Keysight Technologies
U1210 KEYSIGHT-U1210 Datasheet
2Mb / 17P
   Handheld Clamp Meters
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
U1241B HP-U1241B Datasheet
332Kb / 9P
   Agilent U1240 Series Handheld Handheld
U1270 HP-U1270 Datasheet
518Kb / 19P
   Agilent U1270 Series Handheld Digital Multimeters
U1253B HP-U1253B Datasheet
562Kb / 14P
   Agilent U1250 Series Handheld Digital Multimeters
U1250 HP-U1250 Datasheet
2Mb / 19P
   Agilent U1250 Series Handheld Digital Multimeters
U1240 HP-U1240 Datasheet
382Kb / 9P
   Agilent U1240 Series Handheld Digital Multimeters
logo
Keysight Technologies
U1190 KEYSIGHT-U1190 Datasheet
227Kb / 12P
   Clamp Meters
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
U1701B HP-U1701B Datasheet
370Kb / 6P
   Agilent U1701B Handheld Capacitance Meter
logo
ASM GmbH
9290-10 ASM-SENSOR-9290-10 Datasheet
104Kb / 1P
   Clamp Meters
logo
Keysight Technologies
U1731C KEYSIGHT-U1731C Datasheet
2Mb / 11P
   Keysight Technologies U1730C Series Handheld LCR Meters
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com