công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STK5F1U3C2D-E bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện STK5F1U3C2D-E
Giải thích chi tiết về linh kiện  Inverter Power H-IC for 3-phase Motor Drive
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

STK5F1U3C2D-E bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - ON Semiconductor

Back Button STK5F1U3C2D-E Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor STK5F1U3C2D-E Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor STK5F1U3C2D-E Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor STK5F1U3C2D-E Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor STK5F1U3C2D-E Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor STK5F1U3C2D-E Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor STK5F1U3C2D-E Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor STK5F1U3C2D-E Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor STK5F1U3C2D-E Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 15 page
background image
STK5F1U3C2D-E
No.A2298-6/15
ISD
Input signal
(0 to 5V)
Switching time (The circuit is a representative example of the lower side U phase.)
 RB-SOA (The circuit is a representative example of the lower side U phase.)
Io
ISD
100μs
tON
tOFF
Input signal
(0 to 5V)
Io
90%
10%
Input signal
(0 to 5V)
Io
Fig.6
Fig.5
VD1=15V
VD2=15V
VD3=15V
VD4=15V
Input signal
Io
34
38
1
2
4
5
7
8
19
20
21
13
1
2
4
5
7
8
19
20
21
13
42
34
38
CS
Vcc
VD1=15V
VD2=15V
VD3=15V
VD4=15V
Input signal
Io
Fig.7
1
2
4
5
7
8
19
20
21
13
42
34
38
CS
Vcc
VD1=15V
VD2=15V
VD3=15V
VD4=15V
Input signal
Io


Số phần tương tự - STK5F1U3C2D-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
STK5F1U3C3D-E ONSEMI-STK5F1U3C3D-E Datasheet
805Kb / 16P
   Inverter Power IPM
March 2015 - Rev. 1
More results

Mô tả tương tự - STK5F1U3C2D-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
STK621-033N-E SANYO-STK621-033N-E Datasheet
83Kb / 8P
   3-phase Inverter Motor Drive Inverter Hybrid IC
STK621-061-E SANYO-STK621-061-E Datasheet
87Kb / 8P
   3-phase Inverter Motor Drive Inverter Hybrid IC
logo
ON Semiconductor
STK621-061-E ONSEMI-STK621-061-E Datasheet
85Kb / 8P
   3-Phase Motor Drive Inverter Hybrid IC
July, 2013
STK611-721-E ONSEMI-STK611-721-E Datasheet
129Kb / 9P
   3-Phase Motor Drive Inverter Hybrid IC
July, 2013
logo
Sanyo Semicon Device
STK611-721-E SANYO-STK611-721-E Datasheet
131Kb / 9P
   Fan 3-phase Inverter Motor Drive Inverter Hybrid IC
logo
Sanken electric
SMA5135 SANKEN-SMA5135 Datasheet
484Kb / 9P
   3-phase Motor Drive Inverter
logo
List of Unclassifed Man...
PMM3101 ETC-PMM3101 Datasheet
45Kb / 3P
   3-Phase Stepping Motor Drive IC for Universal Controller
PMM3501 ETC1-PMM3501 Datasheet
52Kb / 3P
   3-Phase Stepping Motor Drive IC for Universal Controller
logo
ON Semiconductor
STK5F4U3E2D-E ONSEMI-STK5F4U3E2D-E Datasheet
496Kb / 14P
   Inverter Power H-IC
October,2013
logo
Mitsubishi Electric Sem...
PS21267-P-AP MITSUBISHI-PS21267-P-AP Datasheet
178Kb / 10P
   AC100V~200V three-phase inverter drive for small power motor control.
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com