công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BD-2412D2LF bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Bothhand USA, LP.

tên linh kiện BD-2412D2LF
Giải thích chi tiết về linh kiện  2 To 6 Watt Isolated DC-DC Converter
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BOTHHAND [Bothhand USA, LP.]
Trang chủ  http://www.bothhandusa.com
Logo BOTHHAND - Bothhand USA, LP.

BD-2412D2LF bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Bothhand USA, LP.

  BD-2412D2LF Datasheet HTML 1Page - Bothhand USA, LP. BD-2412D2LF Datasheet HTML 2Page - Bothhand USA, LP. BD-2412D2LF Datasheet HTML 3Page - Bothhand USA, LP. BD-2412D2LF Datasheet HTML 4Page - Bothhand USA, LP. BD-2412D2LF Datasheet HTML 5Page - Bothhand USA, LP. BD-2412D2LF Datasheet HTML 6Page - Bothhand USA, LP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
BD LF - Series
2 To 6 Watt Isolated DC-DC Converter
Single / Dual Output
Page
4
of
6
6 . Ordering Information
7 . Power Derating Curve
8 . Efficiency & Output Load Chart
Vout= 5 Vdc
Vout= 12 Vdc
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Output Load (mA)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Output Load (mA)
"S" For Single Output
BD-xxxxSxHM LF
Device Family
Input Voltage
RoHS Converter Certified By SGS
Output Power
Output Voltage
Suffix "M" For Metal Case
Suffix "H" For Isolation Voltage 3KVdc
Nothing For Isolation Voltage 1KVdc
(
)
www.bothhandusa.com
978-887-8050
sales@bothhandusa.com


Số phần tương tự - BD-2412D2LF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bothhand USA, LP.
BD-2412D4 BOTHHAND-BD-2412D4 Datasheet
485Kb / 5P
   2 to 6 Watt Isolated DC-DC Converter Single / Dual Output
BD-2412D6 BOTHHAND-BD-2412D6 Datasheet
485Kb / 5P
   2 to 6 Watt Isolated DC-DC Converter Single / Dual Output
More results

Mô tả tương tự - BD-2412D2LF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bothhand USA, LP.
BP-LF-SERIES BOTHHAND-BP-LF-SERIES Datasheet
793Kb / 7P
   2 To 6 Watt Isolated DC-DC Converter
BDLF BOTHHAND-BDLF Datasheet
759Kb / 6P
   2 To 6 Watt Isolated DC-DC Converter
BPLF BOTHHAND-BPLF Datasheet
793Kb / 7P
   2 To 6 Watt Isolated DC-DC Converter
BP-2405S2 BOTHHAND-BP-2405S2 Datasheet
483Kb / 5P
   2 to 6 Watt Isolated DC-DC Converter Single / Dual Output
BD-1205S2 BOTHHAND-BD-1205S2 Datasheet
485Kb / 5P
   2 to 6 Watt Isolated DC-DC Converter Single / Dual Output
BA-2LF BOTHHAND-BA-2LF Datasheet
342Kb / 6P
   2 Watt Isolated DC-DC Converter
B9LF BOTHHAND-B9LF Datasheet
183Kb / 5P
   2 Watt Isolated DC-DC Converter
BA-2-LF-SERIES BOTHHAND-BA-2-LF-SERIES Datasheet
342Kb / 6P
   2 Watt Isolated DC-DC Converter
BA-SH-LF-SERIES BOTHHAND-BA-SH-LF-SERIES Datasheet
437Kb / 7P
   0.5 To 1 Watt Isolated DC-DC Converter
BA-SHLF BOTHHAND-BA-SHLF Datasheet
437Kb / 7P
   0.5 To 1 Watt Isolated DC-DC Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com