công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

Q035 Datasheet(PDF) 11 Page - XP Power Limited

tên linh kiện Q035
Nội dung chi tiết  ISOLATED, PROPORTIONAL DC TO HV DC CONVERTERS
tải về  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  XPPOWER [XP Power Limited]
Trang chủ  http://www.xppower.com
Logo 

 
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 14 page
background image
4752CM01
PAGE 11
Q SERIES
MECHANICAL SPECIFICATIONS, ALTERNATE PIN PATTERN(100V - 1,000V)
WWW.XPPOWER.COM
PARAMETER
VALUE
WEIGHT
0.15 OUNCE (4.25 GRAMS)
VOLUME
0.125 CUBIC INCHES (2.05CM3)
DIMENSIONS
0.50L (12.7) X 0.50W (12.7) 0.50H (12.7)
PIN #
FUNCTION
1
INPUT (-)
2
INPUT (+)
3
HV OUTPUT
4
HV RETURN
Not Recommended for New Designs
DIMENSIONS ARE IN INCHES (METRIC EQUIVALENTS ARE IN PARENTHESIS)
DIMENSIONAL TOLERANCES: .XX = +-0.02 (0.51), .XXX = +-0.005 ( 0.127)
TOP
VIEW
SIDE
VIEW



Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 


bảng dữ liệu tải về




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn