công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

Q035 Datasheet(PDF) 6 Page - XP Power Limited

tên linh kiện Q035
Nội dung chi tiết  ISOLATED, PROPORTIONAL DC TO HV DC CONVERTERS
tải về  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  XPPOWER [XP Power Limited]
Trang chủ  http://www.xppower.com
Logo 

Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 14 page
background image
4752CM01
PAGE 6
Q SERIES
ELECTRICAL SPECIFICATIONS*3(6,000V - 10,000V)
WWW.XPPOWER.COM
Q MODELS - 0.50 Watt
OUTPUT
VOLTAGE*2
MODEL
MAXIMUM
OUTPUT
CURRENT*1
RIPPLE
P-P
POSITIVE
0 to +6,000 VDC
Q60
83 μA
<1.000 %
0 to +8,000 VDC
Q80
62.5 μA
<1.000 %
0 to +10,000 VDC
Q101
50 μA
<1.000 %
NEGATIVE
0 to -6,000 VDC
Q60N
83 uA
<1.000 %
0 to -8,000 VDC
Q80N
62.5 uA
<1.000 %
0 to -10,000 VDC
Q101N
50 uA
<1.000 %
INPUT CURRENT
Q MODELS - 0.50 Watt
VIN
NO-LOAD
FULL-LOAD
5 VDC
<175 mA
<250 mA
PARAMETER
VALUE
INPUT VOLTAGE
0 to 5 VOLTS
TYPICAL TURN-ON VOLTAGE
<0.7 VOLTS
ISOLATION
< +/- 500 VDC BIAS ON OUTPUT RETURN (W4)
OUTPUT VOLTAGE TOLERANCE
+10%, -10% (AT 100% OUTPUT, FULL LOAD)
FREQUENCY
75-500KHZ (TYPICAL)
STANDARD
TEMPERATURE RANGES
OPERATING: -10 TO +60°C*4 (CASE)
STORAGE: -20° TO +105°C



Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 


bảng dữ liệu tải về




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn