công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC34152DG bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC34152DG
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Speed Dual MOSFET Drivers
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC34152DG bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - ON Semiconductor

Back Button MC34152DG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC34152DG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC34152DG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC34152DG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC34152DG Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC34152DG Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC34152DG Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC34152DG Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor MC34152DG Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
MC34152, MC33152, NCV33152
http://onsemi.com
11
PACKAGE DIMENSIONS
PDIP−8
P SUFFIX
CASE 626−05
ISSUE N
14
5
8
b2
NOTE 8
D
b
L
A1
A
eB
E
A
TOP VIEW
C
SEATING
PLANE
0.010
CA
SIDE VIEW
END VIEW
END VIEW
WITH LEADS CONSTRAINED
DIM
MIN
MAX
INCHES
A
−−−−
0.210
A1
0.015
−−−−
b
0.014
0.022
C
0.008
0.014
D
0.355
0.400
D1
0.005
−−−−
e
0.100 BSC
E
0.300
0.325
M
−−−−
10
−−−
5.33
0.38
−−−
0.35
0.56
0.20
0.36
9.02
10.16
0.13
−−−
2.54 BSC
7.62
8.26
−−−
10
MIN
MAX
MILLIMETERS
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ASME Y14.5M, 1994.
2. CONTROLLING DIMENSION: INCHES.
3. DIMENSIONS A, A1 AND L ARE MEASURED WITH THE PACK-
AGE SEATED IN JEDEC SEATING PLANE GAUGE GS−3.
4. DIMENSIONS D, D1 AND E1 DO NOT INCLUDE MOLD FLASH
OR PROTRUSIONS. MOLD FLASH OR PROTRUSIONS ARE NOT
TO EXCEED 0.10 INCH.
5. DIMENSION E IS MEASURED AT A POINT 0.015 BELOW DATUM
PLANE H WITH THE LEADS CONSTRAINED PERPENDICULAR
TO DATUM C.
6. DIMENSION E3 IS MEASURED AT THE LEAD TIPS WITH THE
LEADS UNCONSTRAINED.
7. DATUM PLANE H IS COINCIDENT WITH THE BOTTOM OF THE
LEADS, WHERE THE LEADS EXIT THE BODY.
8. PACKAGE CONTOUR IS OPTIONAL (ROUNDED OR SQUARE
CORNERS).
E1
0.240
0.280
6.10
7.11
b2
eB
−−−−
0.430
−−−
10.92
0.060 TYP
1.52 TYP
E1
M
8X
c
D1
B
A2
0.115
0.195
2.92
4.95
L
0.115
0.150
2.92
3.81
°
°
H
NOTE 5
e
e/2
A2
NOTE 3
M
B M
NOTE 6
M


Số phần tương tự - MC34152DG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC34152DG ONSEMI-MC34152DG Datasheet
151Kb / 12P
   HIGH SPEED DUAL MOSFET DRIVERS
October, 2004 ??Rev. 7
MC34152DG ONSEMI-MC34152DG Datasheet
228Kb / 12P
   High Speed Dual MOSFET Drivers
November, 2011??Rev. 12
More results

Mô tả tương tự - MC34152DG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TPS2811 TI-TPS2811 Datasheet
663Kb / 31P
[Old version datasheet]   DUAL HIGH-SPEED MOSFET DRIVERS
logo
ON Semiconductor
MC34152 ONSEMI-MC34152 Datasheet
151Kb / 12P
   HIGH SPEED DUAL MOSFET DRIVERS
October, 2004 ??Rev. 7
logo
Texas Instruments
TPS2811 TI1-TPS2811_15 Datasheet
1Mb / 40P
[Old version datasheet]   DUAL HIGH-SPEED MOSFET DRIVERS
logo
ON Semiconductor
MC34151 ONSEMI-MC34151_04 Datasheet
177Kb / 12P
   High Speed Dual MOSFET Drivers
July, 2004 ??Rev. 4
MC34152PG ONSEMI-MC34152PG Datasheet
228Kb / 12P
   High Speed Dual MOSFET Drivers
November, 2011??Rev. 12
MC34151 ONSEMI-MC34151_13 Datasheet
252Kb / 12P
   High Speed Dual MOSFET Drivers
August, 2013 ??Rev. 9
MC34151 ONSEMI-MC34151 Datasheet
284Kb / 12P
   High Speed Dual MOSFET Drivers
April, 2000 ??Rev. 1
NCP4423 ONSEMI-NCP4423 Datasheet
90Kb / 12P
   3A Dual High-Speed MOSFET Drivers
October, 2000 ??Rev. 1
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX4426 MAXIM-MAX4426_14 Datasheet
866Kb / 7P
   Dual High-Speed 1.5A MOSFET Drivers
Rev 2; 6/06
logo
Linear Technology
LTC1693 LINER-LTC1693 Datasheet
213Kb / 20P
   High Speed Single/Dual MOSFET Drivers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com