công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STDA16A-S06 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Vitec Power

tên linh kiện STDA16A-S06
Giải thích chi tiết về linh kiện  15W Desktop Power Supply for I.T. Equipment
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  Vitec [Vitec Power]
Trang chủ  http://www.vitecpower.com/
Logo Vitec - Vitec Power

STDA16A-S06 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Vitec Power

  STDA16A-S06 Datasheet HTML 1Page - Vitec Power STDA16A-S06 Datasheet HTML 2Page - Vitec Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Conditions
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
Operating Temperature
0
40
70
°C
Storage Temperature
-40
85
°C
Relative Humidity
5
95
%
Operation temperature at 25°C, calculated per MIL-HDBK-217F
100
KHrs
Derate linearly from 100% load at 40°C to 50% load at 70°C
Approvals and Compliance
Parameter
Test Conditions
Min.
Unit
Dielectric Withstanding Voltage for Primary to secondary
Primary to secondary
4242
VDC
Dielectric Withstanding Voltage for Primary to Ground
Primary to ground
2121
VDC
Isolation Resistance
Test Voltage = 500VDC
50
EMI requirements for CISPR-22
Vin=220VAC
B
CLASS
EMI requirements for FCC PART-15
Vin=110VAC
B
CLASS
Mechanical
Note:
1.
Dimensions are shown in mm & inch
2.
Weight: 165gs approx.
3.
(Exclude the input cord)
4.
Optional output connector.


Số phần tương tự - STDA16A-S06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vitec Power
STDA16A-S06 Vitec-STDA16A-S06 Datasheet
438Kb / 2P
   15W Desktop Power Supply for I.T. Equipment
More results

Mô tả tương tự - STDA16A-S06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vitec Power
STDA16A Vitec-STDA16A Datasheet
438Kb / 2P
   15W Desktop Power Supply for I.T. Equipment
STDA16B Vitec-STDA16B Datasheet
350Kb / 2P
   15W Desktop Power Supply for I.T. Equipment
STDA16B-SERIES Vitec-STDA16B-SERIES Datasheet
350Kb / 2P
   15W Desktop Power Supply for I.T. Equipment
STDA16C Vitec-STDA16C Datasheet
366Kb / 2P
   15W Desktop Power Supply for I.T. Equipment
STDA16C-SERIES Vitec-STDA16C-SERIES Datasheet
366Kb / 2P
   15W Desktop Power Supply for I.T. Equipment
STDA20A Vitec-STDA20A Datasheet
389Kb / 2P
   20W Desktop Power Supply for I.T. Equipment
STDA25B Vitec-STDA25B Datasheet
390Kb / 2P
   25W Desktop Power Supply for I.T. Equipment
STDA80 Vitec-STDA80 Datasheet
374Kb / 2P
   80W Desktop Power Supply for I.T. Equipment
ITDA180I Vitec-ITDA180I Datasheet
372Kb / 2P
   180W Desktop Power Supply for I.T. Equipment
MTDA40A-SERIES Vitec-MTDA40A-SERIES Datasheet
406Kb / 2P
   40W Desktop Power Supply for I.T. Equipment
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com