công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PZTA42 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD.

tên linh kiện PZTA42
Giải thích chi tiết về linh kiện  Plastic-Encapsulate Transistors
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HOTTECH [GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD.]
Trang chủ  http://www.hottech.net.cn/
Logo HOTTECH - GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD.

PZTA42 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD.

  PZTA42 Datasheet HTML 1Page - GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD. PZTA42 Datasheet HTML 2Page - GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Page:P2-P1
Plastic-Encapsulate Transistors
GUANGDONG
HOTTECH
INDUSTRIAL
CO,. LTD.
FEATURES
High breakdown voltage
Low collector-emitter saturation voltage
Complementary type: PZTA92(PNP)
MAXIMUM RATINGS (TA=25
unless otherwise noted)
Parameter
Symbol
Value
Unit
Collector-Base Voltage
V
CBO
300
V
Collector-Emitter Voltage
V
CEO
300
V
Emitter-Base Voltage
V
EBO
6
V
Collector Current -Continuous
I
C
500
mA
Collector Power Dissipation
I
C
1
W
Junction Temperature
T
J
150
Storage Temperature
Tstg
-55 to +150
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Tamb=25
unless otherwise specified)
Parameter
Symbol
Test
conditions
Min
Typ
Max
Unit
Collector-base breakdown voltage
VCBO
IC=100μA,IE=0
300
V
Collector-emitter breakdown voltage
VCEO
IC=1mA,IB=0
300
V
Emitter-base breakdown voltage
VEBO
IE=100μA,IC=0
6
V
Collector cut-off current
ICBO
VCB=200V,IE=0
0.1
μA
Emitter cut-off current
IEBO
VEB=6V,IC=0
0.1
μA
DC current gain
hFE(1)
VCE=10V,IC=1mA
25
hFE(2)
VCE=10V,IC=10mA
40
hFE(3)
VCE=10V,IC=30mA
40
Collector-emitter saturation voltage
VCE(sat)
IC=20mA,IB=2mA
0.5
V
Base-emitter saturation voltage
VBE(sat)
IC=20mA,IB=2mA
0.9
V
Transition frequency
fT
VCE=20V,IC=10mA,f=100MHz
50
MHz
Collector output capacitance
Cob
VCB=20V,IE=0,f=1MHz
3
pF
PZTA42 (NPN)
1. BASE
3. EMITTER
SOT-223
2. COLLECTO


Số phần tương tự - PZTA42

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
PZTA42 PHILIPS-PZTA42 Datasheet
43Kb / 8P
   NPN high-voltage transistor
1999 May 21
logo
Fairchild Semiconductor
PZTA42 FAIRCHILD-PZTA42 Datasheet
628Kb / 1P
   FAIRCHILD Small Signal Transistors
logo
Goodwork Semiconductor ...
PZTA42 GWSEMI-PZTA42 Datasheet
784Kb / 3P
   Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Siemens Semiconductor G...
PZTA42 SIEMENS-PZTA42 Datasheet
127Kb / 4P
   NPN Silicon High-Voltage Transistors
logo
Continental Device Indi...
PZTA42 CDIL-PZTA42 Datasheet
209Kb / 4P
   NPN SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTOR
More results

Mô tả tương tự - PZTA42

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
S9013 ETC-S9013 Datasheet
963Kb / 2P
   PLASTIC ENCAPSULATE TRANSISTORS
logo
GUANGDONG HOTTECH INDUS...
2SC4672 HOTTECH-2SC4672 Datasheet
175Kb / 2P
   Plastic-Encapsulate Transistors
2SB1260 HOTTECH-2SB1260 Datasheet
173Kb / 2P
   Plastic-Encapsulate Transistors
A44 HOTTECH-A44 Datasheet
304Kb / 2P
   Plastic-Encapsulate Transistors
BAS21 HOTTECH-BAS21 Datasheet
274Kb / 2P
   Plastic-Encapsulate Transistors
2SA812 HOTTECH-2SA812 Datasheet
306Kb / 2P
   Plastic-Encapsulate Transistors
MMBT5401 HOTTECH-MMBT5401 Datasheet
191Kb / 2P
   Plastic-Encapsulate Transistors
MMBTA05 HOTTECH-MMBTA05 Datasheet
274Kb / 2P
   Plastic-Encapsulate Transistors
2SC4115 HOTTECH-2SC4115 Datasheet
1Mb / 2P
   Plastic-Encapsulate Transistors
MMST2907A HOTTECH-MMST2907A Datasheet
202Kb / 2P
   Plastic-Encapsulate Transistors
MMST3906 HOTTECH-MMST3906 Datasheet
339Kb / 2P
   Plastic-Encapsulate Transistors
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com