công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

0914785 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 0914785
Giải thích chi tiết về linh kiện  Thermomagnetic device circuit breaker - TMC 2 F1 120 0,8A
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

0914785 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - PHOENIX CONTACT

  0914785 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 0914785 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 0914785 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 0914785 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT 0914785 Datasheet HTML 5Page - PHOENIX CONTACT 0914785 Datasheet HTML 6Page - PHOENIX CONTACT 0914785 Datasheet HTML 7Page - PHOENIX CONTACT 0914785 Datasheet HTML 8Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
https://www.phoenixcontact.com/us/products/0914785
08/01/2016   Page 6 / 8
Thermomagnetic device circuit breaker - TMC 2 F1 120 0,8A - 0914785
Accessories
DIN rail, unperforated - NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015
G-profile DIN rail, material: Steel, unperforated, height 15 mm, width 32 mm, length 2 m
 
 
DIN rail perforated - NS 32 PERF 2000MM - 1201002
G-profile DIN rail, material: Steel, perforated, height 15 mm, width 32 mm, length 2 m
 
 
DIN rail, unperforated - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895
DIN rail, material: Copper, unperforated, 1.5 mm thick, height 15 mm, width 35 mm, length: 2 m
 
 
DIN rail, unperforated - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798
DIN rail, material: Steel, unperforated, 2.3 mm thick, height 15 mm, width 35 mm, length: 2 m
 
 
DIN rail, unperforated - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756
DIN rail, deep drawn, high profile, unperforated, 1.5 mm thick, material: aluminum, height 15 mm, width 35 mm, length
2000 mm
 
 


Số phần tương tự - 0914785

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
0914701 PHOENIX-0914701 Datasheet
126Kb / 8P
   Thermomagnetic device circuit breaker - TMC 1 M1 200 10,0A
04.10.2012
0914724 PHOENIX-0914724 Datasheet
48Kb / 3P
   Fuse modular terminal block - TMC 1 M1 200 0,1A
2/3/14
0914725 PHOENIX-0914725 Datasheet
48Kb / 3P
   Fuse modular terminal block - TMC 1 M1 200 32,0A
2/3/14
0914726 PHOENIX-0914726 Datasheet
48Kb / 3P
   Fuse modular terminal block - TMC 1 M1 200 25,0A
2/3/14
0914729 PHOENIX-0914729 Datasheet
48Kb / 3P
   Fuse modular terminal block - TMC 1 M1 200 20,0A
2/3/14
More results

Mô tả tương tự - 0914785

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
0914730 PHOENIX-0914730 Datasheet
94Kb / 8P
   Thermomagnetic device circuit breaker - TMC 2 F1 120 0,2A
0914808 PHOENIX-0914808 Datasheet
94Kb / 8P
   Thermomagnetic device circuit breaker - TMC 2 F1 120 1,5A
0914879 PHOENIX-0914879 Datasheet
94Kb / 8P
   Thermomagnetic device circuit breaker - TMC 2 F1 120 8,0A
0914743 PHOENIX-0914743 Datasheet
94Kb / 8P
   Thermomagnetic device circuit breaker - TMC 2 F1 120 0,3A
0914769 PHOENIX-0914769 Datasheet
94Kb / 8P
   Thermomagnetic device circuit breaker - TMC 2 F1 120 0,5A
0914756 PHOENIX-0914756 Datasheet
94Kb / 8P
   Thermomagnetic device circuit breaker - TMC 2 F1 120 0,4A
0914895 PHOENIX-0914895 Datasheet
94Kb / 8P
   Thermomagnetic device circuit breaker - TMC 2 F1 120 12,0A
0914824 PHOENIX-0914824 Datasheet
90Kb / 8P
   Thermomagnetic device circuit breaker - TMC 2 F1 120 2,5A
0914866 PHOENIX-0914866 Datasheet
94Kb / 8P
   Thermomagnetic device circuit breaker - TMC 2 F1 120 6,0A
0914772 PHOENIX-0914772 Datasheet
94Kb / 8P
   Thermomagnetic device circuit breaker - TMC 2 F1 120 0,6A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com