công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GS4288C09 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - GSI Technology

tên linh kiện GS4288C09
Giải thích chi tiết về linh kiện  32M x 9, 16M x 18, 8M x 36 288Mb CIO Low Latency DRAM (LLDRAM) II
Download  62 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GSI [GSI Technology]
Trang chủ  http://www.gsitechnology.com
Logo GSI - GSI Technology

GS4288C09 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - GSI Technology

Back Button GS4288C09 Datasheet HTML 4Page - GSI Technology GS4288C09 Datasheet HTML 5Page - GSI Technology GS4288C09 Datasheet HTML 6Page - GSI Technology GS4288C09 Datasheet HTML 7Page - GSI Technology GS4288C09 Datasheet HTML 8Page - GSI Technology GS4288C09 Datasheet HTML 9Page - GSI Technology GS4288C09 Datasheet HTML 10Page - GSI Technology GS4288C09 Datasheet HTML 11Page - GSI Technology GS4288C09 Datasheet HTML 12Page - GSI Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 62 page
background image
GS4288C09/18/36L
Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com.
Rev: 1.03 7/2014
8/62
© 2011, GSI Technology
Power–Up Initialization Sequence
200us Min
Mode Initialization
tMRSC
Refresh
1024 Cycles NOP Cycles Min
NOP
NOP
MRS
MRS
MRS
NOP
AREF
AREF
NOP
AC
CODE(1,2)
CODE(1,2)
CODE(2)
ADDR
Bank 0
Bank 7
Valid
tDKL
tDK
tDKL
tDKH
tDKH
tDK
tCKL
tCK
tCKL
tCKH
tCKH
tCK
VEXT
VDD
VDDQ
VREF
VTT
CK
CK
DK
DK
Command
ADDR
BA
DM
DQ
All Banks(5)
Notes:
1.
Recommend all address pins held Low during dummy MRS commands.
2.
A10–A17 must be Low.
3.
DLL must be reset if tCK or VDD are changed.
4.
CK and CK must be separated at all times to prevent bogus commands from being issued.
5.
The sequence of the eight AUTO REFRESH commands (with respect to the 1024 NOP commands) does not matter. As is required for any operation,
tRC must be met between an AUTO REFRESH command and a subsequent VALID command to the same bank.


Số phần tương tự - GS4288C09

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EUROQUARTZ limited
GS42 EUROQUARTZ-GS42 Datasheet
96Kb / 1P
   11.4 x 9.6 x 2.5mm SMD Sine Wave VCXO
logo
GTM CORPORATION
GS420SD GTM-GS420SD Datasheet
163Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
logo
E-Tech Electronics LTD
GS420SD ETL-GS420SD Datasheet
169Kb / 2P
   S U R F A C E M O U N T, S C H O T T K Y B A R R I E R D I O D E V O L T A G E 4 0 V, C U R R E N T 0 . 1 A
logo
GTM CORPORATION
GS421SD GTM-GS421SD Datasheet
150Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
logo
E-Tech Electronics LTD
GS421SD ETL-GS421SD Datasheet
155Kb / 2P
   S U R F A C E M O U N T, S C H O T T K Y B A R R I E R D I O D E V O L T A G E 4 0 V, C U R R E N T 0 . 1 A
More results

Mô tả tương tự - GS4288C09

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
GSI Technology
GS4576C09 GSI-GS4576C09 Datasheet
2Mb / 62P
   64M x 9, 32M x 18, 16M x 36 576Mb CIO Low Latency DRAM (LLDRAM II)
GS4576C36GL-25I GSI-GS4576C36GL-25I Datasheet
2Mb / 63P
   576Mb CIO Low Latency DRAM (LLDRAM II)
GS8256436GD-250I GSI-GS8256436GD-250I Datasheet
431Kb / 35P
   16M x 18, 8M x 36 288Mb DCD Sync Burst SRAMs
GS8256418GB-250I GSI-GS8256418GB-250I Datasheet
431Kb / 35P
   16M x 18, 8M x 36 288Mb DCD Sync Burst SRAMs
GS8256436GD-200IV GSI-GS8256436GD-200IV Datasheet
422Kb / 33P
   16M x 18, 8M x 36 288Mb DCD Sync Burst SRAMs
GS8256436GB-200IV GSI-GS8256436GB-200IV Datasheet
422Kb / 33P
   16M x 18, 8M x 36 288Mb DCD Sync Burst SRAMs
GS8256418GD-250I GSI-GS8256418GD-250I Datasheet
431Kb / 35P
   16M x 18, 8M x 36 288Mb DCD Sync Burst SRAMs
logo
Micron Technology
MT49H8M36 MICRON-MT49H8M36 Datasheet
1Mb / 49P
   288Mb CIO Reduced Latency
logo
Integrated Silicon Solu...
IS45S81600E ISSI-IS45S81600E Datasheet
870Kb / 61P
   16M x 8, 8M x16 128Mb SYNCHRONOUS DRAM
IS42S81600E ISSI-IS42S81600E Datasheet
934Kb / 61P
   16M x 8, 8M x16 128Mb SYNCHRONOUS DRAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com