công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDD8896 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDD8896
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel PowerTrench MOSFET
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD8896 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button FDD8896 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD8896 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD8896 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD8896 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD8896 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD8896 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDD8896 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FDD8896 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FDD8896 Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
©2004 Fairchild Semiconductor Corporation
FDD8896 / FDU8896 Rev. C
Test Circuits and Waveforms
Figure 15. Unclamped Energy Test Circuit
Figure 16. Unclamped Energy Waveforms
Figure 17. Gate Charge Test Circuit
Figure 18. Gate Charge Waveforms
Figure 19. Switching Time Test Circuit
Figure 20. Switching Time Waveforms
tP
VGS
0.01
L
I AS
+
-
VDS
VDD
RG
DUT
VARY t P TO OBTAIN
REQUIRED PEAK I AS
0V
VDD
VDS
BVDSS
tP
IAS
tAV
0
VGS
+
-
VDS
VDD
DUT
I g(REF)
L
VDD
Qg(TH)
VGS = 1V
Qgs2
Q g(TOT)
VGS = 10V
VDS
VGS
Ig(REF)
0
0
Qgs
Qgd
Qg(5)
VGS = 5V
VGS
RL
RGS
DUT
+
-
VDD
VDS
VGS
tON
td(ON)
tr
90%
10%
VDS
90%
10%
tf
td(OFF)
tOFF
90%
50%
50%
10%
PULSE WIDTH
VGS
0
0


Số phần tương tự - FDD8896

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDD8896 FAIRCHILD-FDD8896 Datasheet
622Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FDD8896 VBSEMI-FDD8896 Datasheet
1,011Kb / 7P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FDD8896 ISC-FDD8896 Datasheet
353Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Guangdong Youtai Semico...
FDD8896 UMW-FDD8896 Datasheet
651Kb / 7P
   30V N-Channel MOSFET
logo
ON Semiconductor
FDD8896-F085 ONSEMI-FDD8896-F085 Datasheet
553Kb / 12P
   N-Channel PowerTrench® MOSFET 30V, 94A, 5.7mΩ
September2017, Rev. 3
More results

Mô tả tương tự - FDD8896

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDD5680 FAIRCHILD-FDD5680 Datasheet
83Kb / 4P
   N-Channel, PowerTrench??MOSFET
FDD20AN06_F085 FAIRCHILD-FDD20AN06_F085 Datasheet
325Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
logo
ON Semiconductor
FDD86369 ONSEMI-FDD86369 Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
January, 2017, Rev. 1.0
logo
Fairchild Semiconductor
FDMS86152 FAIRCHILD-FDMS86152 Datasheet
258Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
logo
ON Semiconductor
FDWS86380_F085 ONSEMI-FDWS86380_F085 Datasheet
528Kb / 8P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
December, 2016, Rev. 1.0
logo
Fairchild Semiconductor
FDP8876 FAIRCHILD-FDP8876 Datasheet
303Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
FDB8441 FAIRCHILD-FDB8441 Datasheet
307Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
FDD13AN06A0 FAIRCHILD-FDD13AN06A0 Datasheet
281Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
FDP8874 FAIRCHILD-FDP8874 Datasheet
264Kb / 10P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS8984 FAIRCHILD-FDS8984_10 Datasheet
446Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com