công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC33368 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33368
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Voltage GreenLine Power Factor Controller
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC33368 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - ON Semiconductor

Back Button MC33368_11 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC33368_11 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC33368_11 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC33368_11 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC33368_11 Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor MC33368_11 Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor MC33368_11 Datasheet HTML 13Page - ON Semiconductor MC33368_11 Datasheet HTML 14Page - ON Semiconductor MC33368_11 Datasheet HTML 15Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 16 page
background image
MC33368
http://onsemi.com
11
Multiplier
8
C1
0.68
Figure 16. 80 W Power Factor Controller
Vrms
Pin
PF
Ifund
THD
2
3
5
7
VO(pp)
VO
IO
PO
n(%)
90
79.7
0.999
0.89
0.5
0.15
0.09
0.06
0.09
3.0
244.4
0.31
76.01
95.4
100
79.3
0.998
0.79
0.5
0.14
0.09
0.08
0.10
3.0
242.9
0.31
75.54
95.3
110
78.9
0.997
0.72
0.5
0.16
0.13
0.08
0.10
3.0
242.9
0.31
75.30
95.4
120
78.5
0.996
0.66
0.5
0.15
0.12
0.08
0.13
3.0
243.0
0.31
75.57
96.3
130
78.1
0.994
0.60
0.5
0.14
0.12
0.07
0.14
3.0
243.0
0.31
75.57
96.7
138
77.8
0.991
0.57
0.5
0.15
0.14
0.08
0.14
3.0
243.0
0.31
75.57
97.1
Power Factor Controller Test Data
Frequency
Clamp
R
S
Q
R
S
S
Timer
R
Zero
Current
Detect
Vref
Leading Edge
Blanking
Low
Load Detect
Comp
FB
6
LEB
13
PGND
Gate
ZCD
VCC
Line
RD
AGND
MC33368
16
12
7
11
10
FC
9
3
1
4
Quickstart
1.08 x Vref
Overvoltage
Comparator
Set Dominant
15 V
Q
5.0 V
Reference
VO
D5
MUR130
C3
220
MTP8N50E
Q1
D6
1N4934
C4
100
T
R4
22 k
EMI
Filter
92 to
270
Vrms
R7
0.1
0.25 W
C5
1.0
R5
1.3 M
R3
20 k
C2
0.01
R1
10 k
R2
470 k
R8
10 k
C9
330
mF
D1
D3
D2
D4
R11
10
15 V
C6
0.1
13/8.0
UVLO
1.2/1.0
R13
51
D8
Not Used: D7, C8, R6, R9
1N4744
1N4006
320
mH
RS Latch
Vref
Vref
Vref
CS
To VCC
Pin 12
2
5
Mult
1.5 V
AC Line Input
Current Harmonic Distortion (% Ifund)
DC Output
R10
10
C7
10 pF
T: Coilcraft N2881−A
Primary = 62 turns of #22 AWG
Secondary = 5 turns of #22 AWG
Core = Coilcraft PT2510, EE25
Gap = 0.072″ total for a primary inductance (Lp) of 320 mH
Heatsink = AAVID Engineering Inc., 590302B03600, or 593002B03400


Số phần tương tự - MC33368_11

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33368D ONSEMI-MC33368D Datasheet
476Kb / 20P
   High Voltage GreenLine Power Factor Controller
April, 2000 ??Rev. 4
MC33368D ONSEMI-MC33368D Datasheet
276Kb / 16P
   High Voltage GreenLine TM Power Factor Controller
September, 2005 ??Rev. 8
MC33368DG ONSEMI-MC33368DG Datasheet
276Kb / 16P
   High Voltage GreenLine TM Power Factor Controller
September, 2005 ??Rev. 8
MC33368DR2 ONSEMI-MC33368DR2 Datasheet
476Kb / 20P
   High Voltage GreenLine Power Factor Controller
April, 2000 ??Rev. 4
MC33368DR2 ONSEMI-MC33368DR2 Datasheet
276Kb / 16P
   High Voltage GreenLine TM Power Factor Controller
September, 2005 ??Rev. 8
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com