công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC33368 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33368
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Voltage GreenLine Power Factor Controller
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC33368 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - ON Semiconductor

Back Button MC33368_11 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC33368_11 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC33368_11 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC33368_11 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC33368_11 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC33368_11 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC33368_11 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC33368_11 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC33368_11 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 16 page
background image
MC33368
http://onsemi.com
6
0.01
1000
t, TIME (s)
100
10
0.1
1.0
10
100
400
2.0
6.0
-55
500
20
-55
1.80
200 ms/DIV
VCC, SUPPLY VOLTAGE (V)
TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
5.0
ms/DIV
TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
Figure 8. Quickstart Charge Current
versus Temperature
Figure 9. Watchdog Timer Delay
versus Temperature
Figure 10. Drive Output Waveform
Figure 11. Supply Current versus
Supply Voltage
Figure 12. Transient Thermal Resistance
Figure 13. Low Load Detection
Response Waveform
VCC = 14 V
CL = 1000 pF
TA = 25°C
CO = 1000 pF
Pin 3, 6, 8= GND
Pin 5 = 1.0 k to GND
TA = 25°C
Voltage
Current
Output
Voltage
Load
Current
VCC = 14 V
VCC = 14 V
1.76
1.72
1.68
1.64
15
10
5.0
0
200
0
4.0
2.0
0
460
420
380
340
-25
0
25
50
75
100
125
-25
0
25
50
75
100
125
4.0
6.0
8.0
10
12
14
3.0
2.0
1.0
0
1.50
1.30
1.10
0.90
0.70
-5.0
Pulse tested with a 4.0 V peak, 50 kHz square
wave through a 22 k resistance into Pin 7.


Số phần tương tự - MC33368_11

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33368D ONSEMI-MC33368D Datasheet
476Kb / 20P
   High Voltage GreenLine Power Factor Controller
April, 2000 ??Rev. 4
MC33368D ONSEMI-MC33368D Datasheet
276Kb / 16P
   High Voltage GreenLine TM Power Factor Controller
September, 2005 ??Rev. 8
MC33368DG ONSEMI-MC33368DG Datasheet
276Kb / 16P
   High Voltage GreenLine TM Power Factor Controller
September, 2005 ??Rev. 8
MC33368DR2 ONSEMI-MC33368DR2 Datasheet
476Kb / 20P
   High Voltage GreenLine Power Factor Controller
April, 2000 ??Rev. 4
MC33368DR2 ONSEMI-MC33368DR2 Datasheet
276Kb / 16P
   High Voltage GreenLine TM Power Factor Controller
September, 2005 ??Rev. 8
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com