công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC78M15CDTG bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC78M15CDTG
Giải thích chi tiết về linh kiện  500 mA Positive Voltage Regulators
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC78M15CDTG bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - ON Semiconductor

Back Button MC78M15CDTG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC78M15CDTG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC78M15CDTG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC78M15CDTG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC78M15CDTG Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC78M15CDTG Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC78M15CDTG Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC78M15CDTG Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor MC78M15CDTG Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 15 page
background image
MC78M00, MC78M00A, NCV78M00 Series
www.onsemi.com
8
TJ = 25°C
Figure 4. Peak Output Current versus
Dropout Voltage
Figure 5. Dropout Voltage versus
Junction Temperature
Figure 6. Ripple Rejection versus Frequency
Figure 7. Ripple Rejection versus Output Current
Figure 8. Bias Current versus Input Voltage
100
80
60
40
20
1.0
10
100
1.0 k
10 k
100 k
1.0 M
10 M
100 M
f, FREQUENCY (Hz)
Iout = 500 mA
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (°C)
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
0
25
50
75
100
125
150
DVO = 100 mV
IO = 500 mA
IO = 100 mA
IO = 10 mA
IO, OUTPUT CURRENT (A)
100
80
60
40
30
0.01
0.1
0.5 1.0
10
Vout = 5.0 V
Vin = 10 V
CO = 0
f = 120 Hz
TJ = 25°C
VI, INPUT VOLTAGE (Vdc)
4.0
3.0
2.0
1.0
0
0
5.0
10
15
20
25
30
35
40
TJ = 25°C
TJ = 125°C
TJ = 125°C
TJ = 25°C
VO = 5.0 V
IO = 0.5 A
IO, OUTPUT CURRENT (A)
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0
0.01
0.1
0.5
1.0
10
TJ = 125°C
VI-VO = 5.0 V
Figure 9. Bias Current versus Output Current
VI - VO, DROPOUT VOLTAGE (V)
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
5.0
10
15
20
25
30
35
40
TJ = 125°C
TJ = 25°C
Iout = 500 mA
Vout = 5.0 V
Vin = 10 V
CO = 0
TJ = 25°C


Số phần tương tự - MC78M15CDTG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC78M15CDTG ONSEMI-MC78M15CDTG Datasheet
153Kb / 16P
   500 mA Positive Voltage Regulators
November, 2005 ??Rev. 16
MC78M15CDTG ONSEMI-MC78M15CDTG Datasheet
230Kb / 15P
   500 mA Positive Voltage Regulators
May, 2013 ??Rev. 26
MC78M15CDTG ONSEMI-MC78M15CDTG Datasheet
309Kb / 14P
   500 mA Positive Voltage Regulators
November, 2021 - Rev. 29
More results

Mô tả tương tự - MC78M15CDTG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC78M09BDTRK ONSEMI-MC78M09BDTRK_11 Datasheet
237Kb / 18P
   500 mA Positive Voltage Regulators
December, 2011 ??Rev. 25
MC78M00 ONSEMI-MC78M00_06 Datasheet
154Kb / 16P
   500 mA Positive Voltage Regulators
August, 2006 ??Rev. 18
NCV78M05BDTRKG ONSEMI-NCV78M05BDTRKG Datasheet
209Kb / 15P
   500 mA Positive Voltage Regulators
May, 2013 ??Rev. 26
MC78M00 ONSEMI-MC78M00 Datasheet
153Kb / 16P
   500 mA Positive Voltage Regulators
November, 2005 ??Rev. 16
MC78M00 ONSEMI-MC78M00_V01 Datasheet
309Kb / 14P
   500 mA Positive Voltage Regulators
November, 2021 - Rev. 29
NCV78M12BDTRKG ONSEMI-NCV78M12BDTRKG Datasheet
230Kb / 15P
   500 mA Positive Voltage Regulators
May, 2013 ??Rev. 26
MC78M09BDTG ONSEMI-MC78M09BDTG_11 Datasheet
237Kb / 18P
   500 mA Positive Voltage Regulators
December, 2011 ??Rev. 25
logo
Texas Instruments
LM341 TI1-LM341_17 Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   3-Terminal 500-mA Positive Voltage Regulators
logo
ON Semiconductor
MC79M08BDTG ONSEMI-MC79M08BDTG Datasheet
141Kb / 9P
   500 mA Negative Voltage Regulators
July, 2013 ??Rev. 15
MC79M00 ONSEMI-MC79M00 Datasheet
97Kb / 8P
   500 mA Negative Voltage Regulators
August, 2006 ??Rev. 11
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com