công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LA5774MC bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện LA5774MC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Switching Regulator
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

LA5774MC bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  LA5774MC Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor LA5774MC Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor LA5774MC Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor LA5774MC Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor LA5774MC Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor LA5774MC Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
LA5774MC
No.A2191-3/6
Pin Assignment
(1) VIN (2) SWOUT
(3) GND
(4) VOS
(5) SS
Allowable power dissipation derating curve
Block Diagram
1
VIN
Reg.
OSC
Reset
Drive
OCP
THD
VREF
Amp.
Comp.
2 SWOUT
4 VOS
3
5
GND
SS
Ambient temperature, Ta -
°C
140
120
100
80
60
40
20
0
-20
-30
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
Pd max - Ta
MSG06072
160
4.5
3.90
Specified sbstrate: 76.1
×114.3×1.6mm3
Copper foil ratio 60% FR4


Số phần tương tự - LA5774MC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
LA5774MP SANYO-LA5774MP Datasheet
176Kb / 5P
   Monolithic Linear IC Separately-excited Step-down Switching Regulator (Variable Type)
logo
ON Semiconductor
LA5774MP ONSEMI-LA5774MP Datasheet
127Kb / 5P
   Separately-excited Step-down Switching Regulator
August, 2013
More results

Mô tả tương tự - LA5774MC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TPC8012-H TOSHIBA-TPC8012-H_06 Datasheet
270Kb / 7P
   Switching Regulator Applications Switching Regulator Applications
logo
Texas Instruments
PT7778-3.3V TI1-PT7778-3.3V Datasheet
183Kb / 4P
[Old version datasheet]   Switching Regulator
logo
National Semiconductor ...
LM1578A NSC-LM1578A Datasheet
1Mb / 18P
   Switching Regulator
logo
Sanyo Semicon Device
LA5757TP SANYO-LA5757TP Datasheet
78Kb / 6P
   Switching Regulator
logo
National Semiconductor ...
LM3578A NSC-LM3578A Datasheet
1Mb / 20P
   Switching Regulator
logo
Sanyo Semicon Device
LA5756 SANYO-LA5756 Datasheet
125Kb / 4P
   Switching Regulator
logo
ON Semiconductor
CS5111 ONSEMI-CS5111 Datasheet
112Kb / 16P
   Switching Regulator
January, 2001 ??Rev. 9
logo
National Semiconductor ...
LM2579 NSC-LM2579 Datasheet
540Kb / 13P
   SWITCHING REGULATOR
logo
Texas Instruments
LM2578A TI1-LM2578A Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   Switching Regulator
logo
XP Power Limited
STR XPPOWER-STR Datasheet
360Kb / 4P
   Switching Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com