công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KTX421U bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - KEC(Korea Electronics)

tên linh kiện KTX421U
Giải thích chi tiết về linh kiện  EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Trang chủ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KTX421U bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - KEC(Korea Electronics)

  KTX421U Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KTX421U Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KTX421U Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics) KTX421U Datasheet HTML 4Page - KEC(Korea Electronics) KTX421U Datasheet HTML 5Page - KEC(Korea Electronics) KTX421U Datasheet HTML 6Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
2008. 9. 23
4/6
KTX421U
Revision No : 1
C
- V , C - V
CB
COLLECTOR-BASE VOLTAGE V
(V)
EB
EMITTER-BASE VOLTAGE V
(V)
ob
Cob
CB
0.1
0.3
1
13
10
30
100
3
5
10
30
50
100
300
500
1K
ib
Cib
EB
I =0A
f=1MHz
Ta=25 C
E
0
0
AMBIENT TEMPERATURE Ta ( C)
Pc - Ta
25
50
75
100
125
50
100
150
200
150


Số phần tương tự - KTX421U

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KEC(Korea Electronics)
KTX401E KEC-KTX401E Datasheet
69Kb / 2P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR SILICON EPITAXIAL PLANAR TYPE DIODE (GENERAL PURPOSE, ULTRA HIGH SPEED SWITCHING)
KTX401U KEC-KTX401U Datasheet
69Kb / 2P
   EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR SILICON EPITAXIAL PLANAR TYPE DIODE (GENERAL PURPOSE, ULTRA HIGH SPEED SWITCHING)
KTX402U KEC-KTX402U Datasheet
417Kb / 4P
   EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE (GENERAL PURPOSE, LOW VOLTAGE HIGH SPEED SWITCHING)
KTX403U KEC-KTX403U Datasheet
403Kb / 4P
   EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE (SWITCHING, LOW VOLTAGE HIGH SPEED SWITCHING)
KTX411T KEC-KTX411T Datasheet
56Kb / 4P
   EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR SILICON EPITAXIAL PLANAR TYPE DIODE
More results

Mô tả tương tự - KTX421U

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KEC(Korea Electronics)
KTX321U KEC-KTX321U Datasheet
106Kb / 6P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
KHB7D0N65P1 KEC-KHB7D0N65P1 Datasheet
450Kb / 7P
   N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
KHB6D0N40P KEC-KHB6D0N40P Datasheet
449Kb / 7P
   N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
KHB7D5N60P1 KEC-KHB7D5N60P1_07 Datasheet
501Kb / 7P
   N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
KHB4D0N65P KEC-KHB4D0N65P Datasheet
397Kb / 7P
   N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
KHB4D0N80P1 KEC-KHB4D0N80P1 Datasheet
504Kb / 7P
   N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
KHB4D5N60P KEC-KHB4D5N60P Datasheet
500Kb / 7P
   N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
KHB7D0N65P1 KEC-KHB7D0N65P1_07 Datasheet
501Kb / 7P
   N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
KHB2D0N60P KEC-KHB2D0N60P Datasheet
501Kb / 7P
   N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
KF4N80F KEC-KF4N80F_15 Datasheet
389Kb / 6P
   N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com