công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SL13A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - GOOD-ARK Electronics

tên linh kiện SL13A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount Schottky Barrier Rectifier
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GOOD-ARK [GOOD-ARK Electronics]
Trang chủ  http://www.goodark.com
Logo GOOD-ARK - GOOD-ARK Electronics

SL13A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - GOOD-ARK Electronics

  SL13A Datasheet HTML 1Page - GOOD-ARK Electronics SL13A Datasheet HTML 2Page - GOOD-ARK Electronics SL13A Datasheet HTML 3Page - GOOD-ARK Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
 
 
SL12A thru SL110A 
www.goodark.com                                  2 / 3
                                    rev.1 
 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
(TA = 25 °C unless otherwise noted)
PARAMETER
TEST
CONDITIONS
SYMBOL
SL12A
SL13A
SL14A
SL15A
SL16A
SL17A
SL18A
SL19A
SL110
A
UNIT
Maximum
instantaneous
forward voltage
IF=1 A
VF
0.42
0.5
0.68
V
Maximum DC
reverse current
at rated DC
blocking voltage
TA=25℃
IR
0.2
mA
TA=100℃
10
Typical junction
capacitance
4.0 V, 1 MHz
CJ
85
pF
THERMAL CHARACTERISTICS
(TA = 25 °C unless otherwise noted)
PARAMETER
SYMBOL
SL12A
SL13A
SL14A
SL15A
SL16A
SL17A
SL18A
SL19A
SL110A
UNIT
Maximum thermal
resistance
RθJA (1)
TBD
°C/W
RθJT (2)
TBD
RATINGS AND CHARACTERISTICS CURVES
(T
A = 25 °C unless otherwise noted)
Notes
: (1) Thermal resistance from junction to ambient,0.197×0.197(5.0×5.0mm)copper pads to each terminal
(2) Thermal resistance from junction to terminal, 0.197×0.197
(5.0×5.0mm)copper pads to each terminal
Figure 3. Typical Instantaneous Forward Characteristics 
Figure 4. Typical Reverse Characteristics 
Figure 1. Forward Current Derating Curve
Figure 2.Maximum Non‐repetitive Peak Forward Surge 
Current  


Số phần tương tự - SL13A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ams AG
SL13A AMSCO-SL13A Datasheet
481Kb / 49P
   Smart Sensory Tag Chip For Unique Identification, Monitoring and Data Logging
SL13A-AQFT AMSCO-SL13A-AQFT Datasheet
481Kb / 49P
   Smart Sensory Tag Chip For Unique Identification, Monitoring and Data Logging
SL13A-ASWB AMSCO-SL13A-ASWB Datasheet
481Kb / 49P
   Smart Sensory Tag Chip For Unique Identification, Monitoring and Data Logging
More results

Mô tả tương tự - SL13A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shanghai Sunrise Electr...
SS12 SSE-SS12 Datasheet
16Kb / 1P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Pan Jit International I...
SX32 PANJIT-SX32_04 Datasheet
41Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
General Semiconductor
SS22 GE-SS22 Datasheet
85Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Shanghai Sunrise Electr...
SK12 SSE-SK12 Datasheet
17Kb / 1P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
GOOD-ARK Electronics
SK22 GOOD-ARK-SK22 Datasheet
182Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Comchip Technology
CDBV120 COMCHIP-CDBV120 Datasheet
217Kb / 2P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifier
logo
Diotech Company.
SK52C DIOTECH-SK52C Datasheet
756Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
EIC discrete Semiconduc...
SKN0 EIC-SKN0_05 Datasheet
97Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SK52 EIC-SK52_05 Datasheet
97Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Pan Jit International I...
SS12F PANJIT-SS12F Datasheet
258Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
S510B TAYCHIPST-S510B Datasheet
8Mb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com