công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AZF-60S24 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Minmax Technology Co., Ltd.

tên linh kiện AZF-60S24
Giải thích chi tiết về linh kiện  AC/DC Power Module 60W
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MINMAX [Minmax Technology Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.minmax.com.tw
Logo MINMAX - Minmax Technology Co., Ltd.

AZF-60S24 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Minmax Technology Co., Ltd.

  AZF-60S24 Datasheet HTML 1Page - Minmax Technology Co., Ltd. AZF-60S24 Datasheet HTML 2Page - Minmax Technology Co., Ltd. AZF-60S24 Datasheet HTML 3Page - Minmax Technology Co., Ltd. AZF-60S24 Datasheet HTML 4Page - Minmax Technology Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
AZF-60 SERIES
AC/DC POWER MODULE 60W
Minmax Technology Co., Ltd.
18, Sin Sin Road, An-Ping Industrial District, Tainan 702, Taiwan
Tel: 886-6-2923150
Fax: 886-6-2923149
E-mail: sales@minmax.com.tw
2016/08/30 REV:14 Page 4 of 4
Package Specifications with DIN Rail Mounting Bracket
Mechanical Dimensions
Physical Characteristics
Case Size
: 112.0x67.8x38.0mm (4.41x2.67x1.50 inches)
Case Material
: Plastic resin (flammability to UL 94V-0 rated)
Weight
: 410g
DIN-Rail Mounting Bracket (Order Code for Kit : AC-DIN-02)
Order Code Table
PCB Mounting
Chassis Mounting
PCB Mounting
With UL508
Chassis Mounting
With UL508
With DIN Rail Mounting by two
Order Code
Chassis Mounting with UL508 & DIN
Rail Mounting by two Order Code
AZF-60S051
AZF-60S051C
AZF-60S051ICE
AZF-60S051CICE
AZF-60S051C
AC-DIN-02
AZF-60S051CICE
AC-DIN-02
AZF-60S12
AZF-60S12C
AZF-60S12ICE
AZF-60S12CICE
AZF-60S12C
AC-DIN-02
AZF-60S12CICE
AC-DIN-02
AZF-60S15
AZF-60S15C
AZF-60S15ICE
AZF-60S15CICE
AZF-60S15C
AC-DIN-02
AZF-60S15CICE
AC-DIN-02
AZF-60S24
AZF-60S24C
AZF-60S24ICE
AZF-60S24CICE
AZF-60S24C
AC-DIN-02
AZF-60S24CICE
AC-DIN-02
AZF-60S36
AZF-60S36C
AZF-60S36ICE
AZF-60S36CICE
AZF-60S36C
AC-DIN-02
AZF-60S36CICE
AC-DIN-02
AZF-60S48
AZF-60S48C
AZF-60S48ICE
AZF-60S48CICE
AZF-60S48C
AC-DIN-02
AZF-60S48CICE
AC-DIN-02
Top View
1
2
3
4
5
6
7
4x
3.5
100.0 [3.94]
112.0 [4.41]
90.0 [3.54]
11.0 [0.43]
Indication LED
POWER
"GOOD"INDICATOR
DC-
ON


Số phần tương tự - AZF-60S24

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Minmax Technology Co., ...
AZF-60S24 MINMAX-AZF-60S24 Datasheet
192Kb / 5P
   60 Watts Universal Input Range AC/DC Power Modules
AZF-60S24 MINMAX-AZF-60S24 Datasheet
192Kb / 5P
   60 Watts Universal Input Range AC/DC Power Modules
AZF-60S24 MINMAX-AZF-60S24 Datasheet
2Mb / 4P
   AC/DC Power Module 60W Fully encapsulated Plastic Case
More results

Mô tả tương tự - AZF-60S24

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Delta Electronics, Inc.
AA60S0500A DELTA-AA60S0500A Datasheet
381Kb / 7P
   60W Single AC/DC Power Module
AA60S DELTA-AA60S Datasheet
324Kb / 6P
   60W Single AC/DC Power Module
logo
Minmax Technology Co., ...
AYM-60 MINMAX-AYM-60_16 Datasheet
565Kb / 5P
   AC/DC Power Module 60W, Industrial & Medical Safety
MRWI60C MINMAX-MRWI60C_15 Datasheet
720Kb / 6P
   DC/DC Power Module 60W
logo
Delta Electronics, Inc.
AB60S DELTA-AB60S Datasheet
393Kb / 5P
   AC/DC Power Module 60W, Industrial & Medical Safety
logo
Minmax Technology Co., ...
AZF-60 MINMAX-AZF-60_13 Datasheet
2Mb / 4P
   AC/DC Power Module 60W Fully encapsulated Plastic Case
logo
Total Power Internation...
T-60 TOTAL-POWER-T-60 Datasheet
34Kb / 1P
   T60 AC-DC 60W POWER SUPPLY
logo
MORNSUN Science& Techno...
LH60-20B05 MORNSUN-LH60-20B05 Datasheet
615Kb / 5P
   60W,AC-DC CONVERTER
LHE60-20B05 MORNSUN-LHE60-20B05 Datasheet
1Mb / 6P
   60W, AC-DC converter
LH60-20B05 MORNSUN-LH60-20B05_15 Datasheet
419Kb / 7P
   60W, AC/DC converter
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com