công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KRA555U bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - KEC(Korea Electronics)

tên linh kiện KRA555U
Giải thích chi tiết về linh kiện  SEMICONDUCTOR
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Trang chủ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KRA555U bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - KEC(Korea Electronics)

  KRA555U Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KRA555U Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KRA555U Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics) KRA555U Datasheet HTML 4Page - KEC(Korea Electronics) KRA555U Datasheet HTML 5Page - KEC(Korea Electronics) KRA555U Datasheet HTML 6Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
2008. 11. 20
5/6
KRA551U~KRA556U
Revision No : 5
I
- V
I(OFF)
INPUT OFF VOLTAGE V
(V)
-0.6
-30
I(OFF)
INPUT OFF VOLTAGE V
(V)
O
I(OFF)
I
- V
O
I(OFF)
I
- V
I(OFF)
INPUT OFF VOLTAGE V
(V)
I(OFF)
INPUT OFF VOLTAGE V
(V)
O
I(OFF)
I
- V
O
I(OFF)
I
- V
I(OFF)
INPUT OFF VOLTAGE V
(V)
I(OFF)
INPUT OFF VOLTAGE V
(V)
O
I(OFF)
I
- V
O
I(OFF)
-50
-100
-300
-500
-1k
-3k
-5k
-10k
KRA551U
V
=-5V
O
-0.8
-1.0
-1.2
-1.4
-1.6
-1.8
-2.0
-1.0
-1k
-50
-30
-100
-300
-500
-0.8
-10k
-5k
-3k
V =-5V
KRA553U
O
-1.8
-1.4
-1.2
-1.6
-2.0
-0.4
-1k
0
-50
-30
-100
-300
-500
-0.2
-10k
-5k
-3k
V =-5V
KRA555U
O
-1.2
-0.8
-0.6
-1.0
-1.4
-0.4
-1.0
0
-30
-0.2
KRA556U
-500
-300
-100
-50
-10k
-3k
-1k
-5k
V =-5V
O
-100
-30
-50
-0.8
-1.2
-0.8
-0.6
-1.0
-1.4
-1.8
-1.4
-1.2
-1.6
-2.0
-1.0
-1k
-3k
-500
-300
-1k
-10k
-5k
KRA554U
V =-5V
O
-0.6
-50
-30
-100
-300
-500
-0.8
-10k
-5k
-3k
V =-5V
KRA552U
O
-1.8
-1.4
-1.2
-1.6
-2.0


Số phần tương tự - KRA555U

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KEC(Korea Electronics)
KRA555E KEC-KRA555E Datasheet
113Kb / 6P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (SWITCHING, INTERFACE CIRCUIT AND DRIVER CIRCUIT)
More results

Mô tả tương tự - KRA555U

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Leshan Radio Company
MMBZ5221BLT1 LRC-MMBZ5221BLT1 Datasheet
168Kb / 5P
   SEMICONDUCTOR
logo
KEC(Korea Electronics)
KIA78R25PI KEC-KIA78R25PI Datasheet
16Kb / 1P
   SEMICONDUCTOR
BZX84C2V KEC-BZX84C2V Datasheet
363Kb / 3P
   SEMICONDUCTOR
GM400S17AL KEC-GM400S17AL Datasheet
396Kb / 3P
   SEMICONDUCTOR
KGT15N60FDA KEC-KGT15N60FDA Datasheet
1Mb / 8P
   SEMICONDUCTOR
KIA78R000F-PI KEC-KIA78R000F-PI Datasheet
108Kb / 10P
   SEMICONDUCTOR
KIA324P-F KEC-KIA324P-F Datasheet
70Kb / 4P
   SEMICONDUCTOR
KIA378R015FP-PI KEC-KIA378R015FP-PI Datasheet
843Kb / 9P
   SEMICONDUCTOR
KIA7905F-PI KEC-KIA7905F-PI Datasheet
568Kb / 16P
   SEMICONDUCTOR
KPC817 KEC-KPC817 Datasheet
61Kb / 4P
   SEMICONDUCTOR
KRC410V KEC-KRC410V Datasheet
54Kb / 4P
   SEMICONDUCTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com