công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI1551DL bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện SI1551DL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Complementary 20-V (D-S) MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1551DL bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Vishay Siliconix

  SI1551DL Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1551DL Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1551DL Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1551DL Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI1551DL Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI1551DL Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI1551DL Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
Si1551DL
Vishay Siliconix
Document Number: 71255
S-21374—Rev. B, 12-Aug-02
www.vishay.com
1
Complementary 20-V (D-S) MOSFET
PRODUCT SUMMARY
VDS (V)
rDS(on) (W)
ID (A)
1.9 @ VGS = 4.5 V
0.30
N-Channel
20
3.7 @ VGS = 2.7 V
0.22
4.2 @ VGS = 2.5 V
0.21
0.995 @ VGS = -4.5 V
-0.44
P-Channel
-20
1.600 @ VGS = -2.7 V
-0.34
1.800 @ VGS = -2.5 V
-0.32
SOT-363
SC-70 (6-LEADS)
6
4
1
2
3
5
Top View
S1
G1
D2
D1
G2
S2
Marking Code
RD
XX
Lot Traceability
and Date Code
Part # Code
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TA = 25_C UNLESS OTHERWISE NOTED)
N-Channel
P-Channel
Parameter
Symbol
5 secs
Steady State
5 secs
Steady State
Unit
Drain-Source Voltage
VDS
20
-20
Gate-Source Voltage
VGS
"12
V
_
TA = 25_C
0.30
0.29
- 0.44
-0.41
Continuous Drain Current (TJ = 150_C)a
TA = 85_C
ID
0.22
0.21
-0.31
-0.30
Pulsed Drain Current
IDM
0.6
-1.0
A
Continuous Source Current (Diode Conduction)a
IS
0.25
0.23
-0.25
-0.23
TA = 25_C
0.30
0.27
0.30
0.27
Maximum Power Dissipationa
TA = 85_C
PD
0.16
0.14
0.16
0.14
W
Operating Junction and Storage Temperature Range
TJ, Tstg
-55 to 150
_C
THERMAL RESISTANCE RATINGS
Parameter
Symbol
Typical
Maximum
Unit
t
v 5 sec
360
415
Maximum Junction-to-Ambienta
Steady State
RthJA
400
460
_C/W
Maximum Junction-to-Foot (Drain)
Steady State
RthJF
300
350
C/W
Notes
a.
Surface Mounted on 1” x 1” FR4 Board.


Số phần tương tự - SI1551DL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI1551DL VISHAY-SI1551DL Datasheet
109Kb / 8P
   Complementary 20-V (D-S) MOSFET
S-42353-Rev. C, 20-Dec-04
SI1551DL VISHAY-SI1551DL Datasheet
313Kb / 5P
   Complementary 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 28-Feb-05
SI1551DL VISHAY-SI1551DL Datasheet
238Kb / 12P
   Complementary 20 V (D-S) MOSFET
Rev. D, 19-Apr-10
SI1551DL VISHAY-SI1551DL Datasheet
133Kb / 8P
   Complementary 20 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI1551DL-T1 VISHAY-SI1551DL-T1 Datasheet
109Kb / 8P
   Complementary 20-V (D-S) MOSFET
S-42353-Rev. C, 20-Dec-04
More results

Mô tả tương tự - SI1551DL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI5515DC VISHAY-SI5515DC_V01 Datasheet
272Kb / 13P
   Complementary 20 V (D-S) MOSFET
08-Feb-17
SI1551DL VISHAY-SI1551DL_08 Datasheet
109Kb / 8P
   Complementary 20-V (D-S) MOSFET
S-42353-Rev. C, 20-Dec-04
SI5515DC VISHAY-SI5515DC Datasheet
82Kb / 8P
   Complementary 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 14-Jun-04
SI5513DC VISHAY-SI5513DC Datasheet
83Kb / 7P
   Complementary 20-V (D-S) MOSFET
Rev. F, 15-Nov-04
SI1551DL VISHAY-SI1551DL_05 Datasheet
313Kb / 5P
   Complementary 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 28-Feb-05
SI1551DL VISHAY-SI1551DL_10 Datasheet
238Kb / 12P
   Complementary 20 V (D-S) MOSFET
Rev. D, 19-Apr-10
logo
Guangdong Kexin Industr...
KI1551DL KEXIN-KI1551DL Datasheet
55Kb / 2P
   Complementary 20-V (D-S) MOSFET
KI1553DL KEXIN-KI1553DL Datasheet
55Kb / 2P
   Complementary 20-V (D-S) MOSFET
KI5515DC KEXIN-KI5515DC Datasheet
69Kb / 2P
   Complementary 20-V (D-S) MOSFET
KI5513DC KEXIN-KI5513DC Datasheet
70Kb / 2P
   Complementary 20-V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com