công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI1031X bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện SI1031X
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1031X bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Vishay Siliconix

  SI1031X Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1031X Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1031X Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1031X Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Si1031R/X
Vishay Siliconix
New Product
www.vishay.com
2
Document Number: 71171
S-31507—Rev. B, 14-Jul-03
SPECIFICATIONS (TA = 25_C UNLESS OTHERWISE NOTED)
Parameter
Symbol
Test Condition
Min
Typa
Max
Unit
Static
Gate Threshold Voltage
VGS(th)
VDS = VGS, ID = -250 mA
- 0.40
- 1.20
V
Gate Body Leakage
IGSS
VDS = 0 V, VGS = "2.8 V
"0.5
"1
mA
Gate-Body Leakage
IGSS
VDS = 0 V, VGS = "4.5 V
"1
"2
mA
Zero Gate Voltage Drain Current
IDSS
VDS = -16 V, VGS = 0 V
-1
- 500
nA
Zero Gate Voltage Drain Current
IDSS
VDS = -16 V, VGS = 0 V, TJ = 85_C
-10
mA
On-State Drain Currenta
ID(on)
VDS = -5 V, VGS = -4.5 V
- 200
mA
VGS = -4.5 V, ID = -150 mA
8
Drain Source On State Resistancea
rDS( )
VGS = -2.5 V, ID = -125 m A
12
W
Drain-Source On-State Resistancea
rDS(on)
VGS = -1.8 V, ID = -100 m A
15
W
VGS = -1.5 V, ID = -30 m A
20
Forward Transconductancea
gfs
VDS = -10 V, ID = -150 mA
0.4
S
Diode Forward Voltagea
VSD
IS = -150 mA, VGS = 0 V
- 1.2
V
Dynamicb
Total Gate Charge
Qg
1500
Gate-Source Charge
Qgs
VDS = -10 V, VGS = -4.5 V, ID = -150 mA
150
pC
Gate-Drain Charge
Qgd
450
Turn-On Delay Time
td(on)
55
Rise Time
tr
VDD = -10 V, RL = 65 W
30
ns
Turn-Off Delay Time
td(off)
VDD = -10 V, RL = 65 W
ID ^ -150 mA, VGEN = -4.5 V, RG = 10 W
60
ns
Fall Time
tf
30
Notes
a.
Pulse test; pulse width
v 300 ms, duty cycle v 2%.
b.
Guaranteed by design, not subject to production testing.
TYPICAL CHARACTERISTICS (TA = 25_C UNLESS NOTED)
0
100
200
300
400
500
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0123456
VGS = 5 thru 2.5 V
TJ = -55_C
125
_C
2 V
25
_C
Output Characteristics
Transfer Characteristics
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
1.8 V


Số phần tương tự - SI1031X

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI1031X VISHAY-SI1031X Datasheet
104Kb / 5P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 07-Jul-08
SI1031X-T1-E3 VISHAY-SI1031X-T1-E3 Datasheet
104Kb / 5P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 07-Jul-08
SI1031X-T1-GE3 VISHAY-SI1031X-T1-GE3 Datasheet
104Kb / 5P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 07-Jul-08
More results

Mô tả tương tự - SI1031X

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI9400DY VISHAY-SI9400DY Datasheet
58Kb / 4P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. K, 02-Mar-98
SI9424BDY VISHAY-SI9424BDY Datasheet
44Kb / 5P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 07-Oct-02
SI8407DB VISHAY-SI8407DB Datasheet
69Kb / 6P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 17-Jan-05
SI7401DN VISHAY-SI7401DN Datasheet
240Kb / 3P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
31-May-01
SI7403BDN VISHAY-SI7403BDN Datasheet
106Kb / 8P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 21-Mar-05
SIS407DN-T1-GE3 VISHAY-SIS407DN-T1-GE3 Datasheet
548Kb / 13P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 06-Sep-10
SI4477DY-T1-GE3 VISHAY-SI4477DY-T1-GE3 Datasheet
261Kb / 10P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 18-May-09
SIA431DJ VISHAY-SIA431DJ Datasheet
221Kb / 9P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 21-May-12
SI1077X VISHAY-SI1077X Datasheet
183Kb / 8P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 24-Dec-12
SI5457DC VISHAY-SI5457DC Datasheet
244Kb / 11P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 06-Sep-10
logo
Analog Power
AM4421P ANALOGPOWER-AM4421P Datasheet
423Kb / 5P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com