công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LC786821E bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện LC786821E
Giải thích chi tiết về linh kiện  Compressed Audio Signal Processor IC
Download  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

LC786821E bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  LC786821E Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor LC786821E Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor LC786821E Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor LC786821E Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor LC786821E Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor LC786821E Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor LC786821E Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor LC786821E Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor LC786821E Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 35 page
background image
LC786821E
www.onsemi.com
4
<Others>
 Watch Dog Timer
Notify to outside from the pin or internal reset.
 Sleep Mode (2 kinds)
(1) Only CPU core operates at slow clock and clocks for other blocks are stopped.
(2) All clocks are stopped by the main microcontroller control.
[ Useful functions for CD-DSP IC connection usage ]
<CD TEXT processing block>
 Buffers CD-TEXT data
 Starts buffering from desired ID3/ID4 of CD-TEXT data.
* Needs to connect subcode synchronization signals (SBSY and SFSY), shift clock (SBCK) and data (PW).
<CD-ROM processing block>
 Up to 4
 speed operation available
 Supports CD-ROM decoding (Mode1, Mode2 <form1, form2>)
 Supports output of CD-ROM decoded data
* Needs to connect three signals (LRCK, BCK and DATA).
It is possible to connect C2 error flag if needed.
[ Others ]
<Internal power supply>
 Regulator for internal blocks (VDD for internal=1.2V, VDD for Flash=1.8V) built-in


Số phần tương tự - LC786821E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
LC786820E ONSEMI-LC786820E Datasheet
543Kb / 35P
   Compressed Audio Signal Processor IC
June 2016 - Rev. 1
LC786820E ONSEMI-LC786820E Datasheet
543Kb / 35P
   Compressed Audio Signal Processor IC
November 2016 - Rev. 2
LC786820E ONSEMI-LC786820E_16 Datasheet
543Kb / 35P
   Compressed Audio Signal Processor IC
November 2016 - Rev. 2
More results

Mô tả tương tự - LC786821E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
LC786820E ONSEMI-LC786820E_16 Datasheet
543Kb / 35P
   Compressed Audio Signal Processor IC
November 2016 - Rev. 2
LC786800E ONSEMI-LC786800E Datasheet
215Kb / 26P
   Compressed Audio signal Processor IC
Sep 2013 Ver. 1.0.0
LC786820E ONSEMI-LC786820E Datasheet
543Kb / 35P
   Compressed Audio Signal Processor IC
June 2016 - Rev. 1
logo
Sanyo Semicon Device
LC786800E SANYO-LC786800E Datasheet
230Kb / 26P
   Compressed Audio signal Processor IC with USB host controller
logo
Unisonic Technologies
U7313 UTC-U7313 Datasheet
347Kb / 14P
   AUDIO PROCESSOR IC
U7313 UTC-U7313_15 Datasheet
347Kb / 14P
   AUDIO PROCESSOR IC
logo
Princeton Technology Co...
PT2319 PTC-PT2319 Datasheet
362Kb / 17P
   Audio Processor IC
logo
Samsung semiconductor
KA22293-Q SAMSUNG-KA22293-Q Datasheet
205Kb / 8P
   AUDIO SIGNAL PROCESSOR
logo
STMicroelectronics
TDA7340G STMICROELECTRONICS-TDA7340G Datasheet
205Kb / 27P
   AUDIO SIGNAL PROCESSOR
September 1999
logo
Mitsubishi Electric Sem...
M61511FP MITSUBISHI-M61511FP Datasheet
2Mb / 10P
   AUDIO SIGNAL PROCESSOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com