công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GS2993 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Semtech Corporation

tên linh kiện GS2993
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual Output Adaptive Cable Equalizer
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEMTECH [Semtech Corporation]
Trang chủ  http://www.semtech.com
Logo SEMTECH - Semtech Corporation

GS2993 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Semtech Corporation

Back Button GS2993 Datasheet HTML 5Page - Semtech Corporation GS2993 Datasheet HTML 6Page - Semtech Corporation GS2993 Datasheet HTML 7Page - Semtech Corporation GS2993 Datasheet HTML 8Page - Semtech Corporation GS2993 Datasheet HTML 9Page - Semtech Corporation GS2993 Datasheet HTML 10Page - Semtech Corporation GS2993 Datasheet HTML 11Page - Semtech Corporation GS2993 Datasheet HTML 12Page - Semtech Corporation GS2993 Datasheet HTML 13Page - Semtech Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 23 page
background image
GS2993 Dual Output Adaptive Cable Equalizer
Data Sheet
53966 - 4
August 2012
9 of 23
Propietary & Confidential
2.3 AC Electrical Characteristics
Sleep, GAIN_SEL, BYPASS,
OP1_EN, OP2_EN Input Low
Level Voltage
VIL
––
0.7
V
4
NOTES:
1. VCC_O operates from 1.2V through 3.3V (+/-5%).
2. De-emphasis off.
3. An additional 6mA when de-emphasis is enabled (dual-output mode).
4. Digital pins are 2.5V, but 3.3V tolerant.
Table 2-1: DC Electrical Characteristics (Continued)
VCC_A = 3.3V ±5%, TA = -40°C to +85°C, unless otherwise shown
Parameter
Symbol
Conditions
Min
Typ
Max
Units
Notes
Table 2-2: AC Electrical Characteristics
VCC_A = 3.3V ±5%, TA = -40°C to +85°C, unless otherwise shown
Parameter
Symbol
Conditions
Min
Typ
Max
Units
Notes
Serial input data rate
DRSDO
143
2970
Mb/s
Input Voltage Swing
ΔVSDI
TA =25°C, differential,
270Mb/s and 1.485Gb/s
720
800
950
mVp-p
1
TA =25°C, differential,
2.97Gb/s
720
800
880
mVp-p
1
Output Voltage Swing
ΔVSDO
100
Ω load, TA =25°C,
differential, OP_CTL set
for high swing
800
mVp-p
2
100
Ω load, TA =25°C,
differential, OP_CTL set
for low swing
400
mVp-p
2
Output Jitter of Various
Cable Lengths and Data
Rates
2.97Gb/s
Belden 1694A: 0-120m
SDO1 only
0.25
UI
3,6
2.97Gb/s
Belden 1694A: 0-120m
SDO1 and SDO2 enabled
––
0.3
UI
3,6
2.97Gb/s
Belden 1694A: 120-140m
–0.3
UI
4,6
1.485Gb/s
Belden 1694A: 0-180m
0.25
UI
3,6
1.485Gb/s
Belden 1694A: 180-220m
–0.25–
UI
4,6
270Mb/s
Belden 1694A: 0-400m
––
0.2
UI
3, 6


Số phần tương tự - GS2993

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Gennum Corporation
GS2993 GENNUM-GS2993 Datasheet
1Mb / 23P
   Automatic power-down on loss of signal
logo
Semtech Corporation
GS2993 SEMTECH-GS2993 Datasheet
1Mb / 23P
   Dual Output Adaptive Cable Equalizer
More results

Mô tả tương tự - GS2993

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Semtech Corporation
EBK-GS2993-00 SEMTECH-EBK-GS2993-00 Datasheet
1Mb / 23P
   Dual Output Adaptive Cable Equalizer
logo
Gennum Corporation
GS1524A GENNUM-GS1524A_09 Datasheet
681Kb / 16P
   Adaptive Cable Equalizer
logo
Semtech Corporation
GS1674 SEMTECH-GS1674 Datasheet
1Mb / 16P
   Adaptive Cable Equalizer
GS2964 SEMTECH-GS2964 Datasheet
826Kb / 17P
   Adaptive Cable Equalizer
EBK-GS2984-00 SEMTECH-EBK-GS2984-00 Datasheet
916Kb / 20P
   Adaptive Cable Equalizer
GS2984 SEMTECH-GS2984 Datasheet
916Kb / 20P
   Adaptive Cable Equalizer
GS1524A SEMTECH-GS1524A Datasheet
681Kb / 16P
   Adaptive Cable Equalizer
logo
Gennum Corporation
GS1574 GENNUM-GS1574_07 Datasheet
312Kb / 18P
   Adaptive Cable Equalizer
logo
National Semiconductor ...
LMH0034 NSC-LMH0034 Datasheet
491Kb / 7P
   Adaptive Cable Equalizer
logo
Semtech Corporation
GV8601 SEMTECH-GV8601 Datasheet
1Mb / 16P
   Adaptive Cable Equalizer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com