công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FM204-BS bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Formosa MS

tên linh kiện FM204-BS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Chip General Purpose Rectifiers
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FORMOSA [Formosa MS]
Trang chủ  http://www.formosams.com
Logo FORMOSA - Formosa MS

FM204-BS bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Formosa MS

  FM204-BS Datasheet HTML 1Page - Formosa MS FM204-BS Datasheet HTML 2Page - Formosa MS FM204-BS Datasheet HTML 3Page - Formosa MS FM204-BS Datasheet HTML 4Page - Formosa MS FM204-BS Datasheet HTML 5Page - Formosa MS FM204-BS Datasheet HTML 6Page - Formosa MS FM204-BS Datasheet HTML 7Page - Formosa MS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
Page 5
Formosa MS
http://www.formosams.com/
TEL:886-2-22696661
FAX:886-2-22696141
Document ID
Issued Date
Revised Date
Revision
Page.
FM201-BS THRU FM207-BS
Packing information
Item
Tolerance
SMB-S
Carrier width
Carrier length
Carrier depth
Sprocket hole
13" Reel outside diameter
7" Reel outside diameter
13" Reel inner diameter
7" Reel inner diameter
Feed hole diameter
Sprocket hole position
Punch hole position
Punch hole pitch
Sprocket hole pitch
Embossment center
Reel width
Overall tape thickness
Tape width
P0
P1
E
B
C
d
F
T
W
P
A
D
D
D1
D1
D2
W1
Symbol
0.1
0.1
0.1
min
min
0.5
0.1
0.3
1.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
2.0
2.0
unit:mm
1.50
330.00
178.00
50.00
62.00
13.00
1.75
5.50
8.00
4.00
2.00
0.23
12.00
18.00
P0
P1
E
B
d
F
W
P
A
D
D1
D2
W1
C
T
Note:Devices are packed in accor dance with EIA standar RS-481-A and specifications listed above.
3.81
5.74
2.24
Chip General Purpose Rectifiers
DS-121132
2010/08/10
2015/10/12
B
7


Số phần tương tự - FM204-BS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Formosa MS
FM204-L FORMOSA-FM204-L Datasheet
69Kb / 2P
   Chip Silicon Rectifier - Glass passivated type
FM204-L FORMOSA-FM204-L Datasheet
59Kb / 7P
   Chip General Purpose Rectifiers
More results

Mô tả tương tự - FM204-BS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Formosa MS
FM301-BS FORMOSA-FM301-BS Datasheet
57Kb / 7P
   Chip General Purpose Rectifiers
FM4001-MH1 FORMOSA-FM4001-MH1 Datasheet
57Kb / 7P
   Chip General Purpose Rectifiers
FM4001-S FORMOSA-FM4001-S Datasheet
57Kb / 7P
   Chip General Purpose Rectifiers
FM4001-L FORMOSA-FM4001-L_17 Datasheet
93Kb / 7P
   Chip General Purpose Rectifiers
HFM201 FORMOSA-HFM201_17 Datasheet
59Kb / 7P
   Chip General Purpose Rectifiers
FM201 FORMOSA-FM201_17 Datasheet
56Kb / 7P
   Chip General Purpose Rectifiers
FM4001 FORMOSA-FM4001_17 Datasheet
93Kb / 7P
   Chip General Purpose Rectifiers
logo
Shindengen Electric Mfg...
S25VB60 SHINDENGEN-S25VB60 Datasheet
158Kb / 5P
   GENERAL PURPOSE RECTIFIERS
U6KBA80R SHINDENGEN-U6KBA80R Datasheet
170Kb / 6P
   GENERAL PURPOSE RECTIFIERS
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
QG501C SECOS-QG501C_15 Datasheet
341Kb / 2P
   General Purpose Rectifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com