công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74ACT00PWR bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện SN74ACT00PWR
Giải thích chi tiết về linh kiện  QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-NAND GATES
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

SN74ACT00PWR bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  SN74ACT00PWR Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments SN74ACT00PWR Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SN74ACT00PWR Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN74ACT00PWR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74ACT00PWR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74ACT00PWR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74ACT00PWR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74ACT00PWR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74ACT00PWR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 20 page
background image
SN54ACT00, SN74ACT00
QUADRUPLE 2INPUT POSITIVENAND GATES
SCAS523D − AUGUST 1995 − REVISED OCTOBER 2003
4
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION
From Output
Under Test
CL = 50 pF
(see Note A)
LOAD CIRCUIT
S1
2
× VCC
500
500
Open
tPLH/tPHL
Open
TEST
S1
50% VCC
tPLH
tPHL
tPHL
tPLH
VOH
VOH
VOL
VOL
1.5 V
1.5 V
3 V
0 V
50% VCC
50% VCC
Input
Out-of-Phase
Output
In-Phase
Output
50% VCC
VOLTAGE WAVEFORMS
NOTES: A. CL includes probe and jig capacitance.
B. All input pulses are supplied by generators having the following characteristics: PRR
≤ 1 MHz, ZO = 50 Ω, tr ≤ 2.5 ns, tf ≤ 2.5 ns.
C. The outputs are measured one at a time with one input transition per measurement.
Figure 1. Load Circuit and Voltage Waveforms


Số phần tương tự - SN74ACT00PWR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74ACT00PWR TI-SN74ACT00PWR Datasheet
662Kb / 17P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-NAND GATES
SN74ACT00PWRE4 TI-SN74ACT00PWRE4 Datasheet
662Kb / 17P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-NAND GATES
SN74ACT00PWRG4 TI-SN74ACT00PWRG4 Datasheet
662Kb / 17P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-NAND GATES
More results

Mô tả tương tự - SN74ACT00PWR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN54HCT00 TI-SN54HCT00 Datasheet
404Kb / 12P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-NAND GATES
SN74AHCT00-EP TI1-SN74AHCT00-EP Datasheet
421Kb / 8P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-NAND GATES
logo
Unisonic Technologies
U74AHCT00 UTC-U74AHCT00_15 Datasheet
201Kb / 4P
   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-NAND GATES
logo
Texas Instruments
SN5400 TI-SN5400_07 Datasheet
737Kb / 21P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-NAND GATES
SN54LVC00A TI-SN54LVC00A_08 Datasheet
937Kb / 22P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-NAND GATES
SN54LV00A TI-SN54LV00A_10 Datasheet
673Kb / 18P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-NAND GATES
SN7400J TI1-SN7400J Datasheet
1Mb / 25P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-NAND GATES
SN54LV00 TI-SN54LV00 Datasheet
131Kb / 7P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-NAND GATES
CD54ACT00 TI-CD54ACT00 Datasheet
73Kb / 5P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-NAND GATES
SN54LVC00A TI-SN54LVC00A_07 Datasheet
908Kb / 22P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-NAND GATES
SN54F00 TI1-SN54F00_14 Datasheet
779Kb / 16P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-NAND GATES
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com