công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

N032AT23 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Formosa MS

tên linh kiện N032AT23
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMD Transient Voltage Suppressor For ESD Protection
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FORMOSA [Formosa MS]
Trang chủ  http://www.formosams.com
Logo FORMOSA - Formosa MS

N032AT23 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Formosa MS

  N032AT23 Datasheet HTML 1Page - Formosa MS N032AT23 Datasheet HTML 2Page - Formosa MS N032AT23 Datasheet HTML 3Page - Formosa MS N032AT23 Datasheet HTML 4Page - Formosa MS N032AT23 Datasheet HTML 5Page - Formosa MS N032AT23 Datasheet HTML 6Page - Formosa MS N032AT23 Datasheet HTML 7Page - Formosa MS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
Page 7
http://www.formosams.com/
TEL:886-2-22696661
FAX:886-2-22696141
Formosa MS
Document ID
Issued Date
Revised Date
Revision
Page.
N032AT23 THRU N362AT23
SMD Transient Voltage Suppressor For ESD Protection
DS-221825
2009/08/10
2012/01/10
C
7
1. Solder Resistance
2. Solderability
3. High Temperature Reverse Bias
4. Pressure Cooker
5. Temperature Cycling
6. Humidity
7. High Temperature Storage Life
at 260 5
for 10 2sec.
immerse body into solder 1/16" 1/32"
at 245 5
for 5 sec.
V
rate at T =150
for 168 hrs.
15P
at T =121
for 4 hrs.
-55
to +125
dwelled for 30 min.
and transferred for 5min. total 10 cycles.
at T =85
, RH=85% for 1000hrs.
at 175
for 1000 hrs.
±C
±
±
±C
C
C
CC
C
C
O
O
O
O
OO
O
O
RWM
J
SIG
A
A
=80%
MIL-STD-750D
METHOD-2031
MIL-STD-202F
METHOD-208
MIL-STD-750D
METHOD-1038
JESD22-A102
MIL-STD-750D
METHOD-1051
MIL-STD-750D
METHOD-1021
MIL-STD-750D
METHOD-1031
Item Test
Conditions
Reference
High reliability test capabilities


Số phần tương tự - N032AT23

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tripp Lite. All Rights ...
N032-001 TRIPPLITE-N032-001 Datasheet
163Kb / 2P
   Cat5e Straight Through Modular Shielded In-Line Coupler (RJ45 F/F)
More results

Mô tả tương tự - N032AT23

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Formosa MS
ESD5Z3.3C FORMOSA-ESD5Z3.3C Datasheet
202Kb / 7P
   SMD Transient Voltage Suppressor For ESD Protection
ESD9FN24 FORMOSA-ESD9FN24 Datasheet
60Kb / 7P
   Chip Transient Voltage Suppressor For ESD Protection
ESD9FN12-A0 FORMOSA-ESD9FN12-A0 Datasheet
57Kb / 7P
   Chip Transient Voltage Suppressor For ESD Protection
ESD5FN24 FORMOSA-ESD5FN24 Datasheet
60Kb / 7P
   Chip Transient Voltage Suppressor ESD Protection
ESD9FN3.3C FORMOSA-ESD9FN3.3C Datasheet
59Kb / 7P
   Chip Transient Voltage Suppressor ESD Protection
ESD9FN12C FORMOSA-ESD9FN12C Datasheet
57Kb / 7P
   Chip Transient Voltage Suppressor ESD Protection
ESD5FN5.0 FORMOSA-ESD5FN5.0 Datasheet
56Kb / 7P
   Chip Transient Voltage Suppressor ESD Protection
ESD5FN12C FORMOSA-ESD5FN12C Datasheet
57Kb / 7P
   Chip Transient Voltage Suppressor ESD Protection
ESD9FN3.3 FORMOSA-ESD9FN3.3 Datasheet
60Kb / 7P
   Chip Transient Voltage Suppressor ESD Protection
ESD9FN5.0C FORMOSA-ESD9FN5.0C Datasheet
58Kb / 7P
   Chip Transient Voltage Suppressor ESD Protection
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com