công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST49C101ACF8-03 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Exar Corporation

tên linh kiện ST49C101ACF8-03
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Frequency Clock Multiplier
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EXAR [Exar Corporation]
Trang chủ  http://www.exar.com
Logo EXAR - Exar Corporation

ST49C101ACF8-03 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Exar Corporation

Back Button ST49C101ACF8-03 Datasheet HTML 2Page - Exar Corporation ST49C101ACF8-03 Datasheet HTML 3Page - Exar Corporation ST49C101ACF8-03 Datasheet HTML 4Page - Exar Corporation ST49C101ACF8-03 Datasheet HTML 5Page - Exar Corporation ST49C101ACF8-03 Datasheet HTML 6Page - Exar Corporation ST49C101ACF8-03 Datasheet HTML 7Page - Exar Corporation ST49C101ACF8-03 Datasheet HTML 8Page - Exar Corporation ST49C101ACF8-03 Datasheet HTML 9Page - Exar Corporation ST49C101ACF8-03 Datasheet HTML 10Page - Exar Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
ST49C101A-XX
8
Rev. 2.20
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Supply Range
7 V
Voltage at Any Pin
GND-0.3V to V
CC +0.3V
Operating Temperature
0°C to +70°C
Storage Temperature
-40°C to +150°C
Package Dissipation
500mW
T4
T5
T3
T2
T1
Output
Clock
Figure 4. Timing Diagram


Số phần tương tự - ST49C101ACF8-03

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Exar Corporation
ST49C107A EXAR-ST49C107A Datasheet
66Kb / 8P
   Preprogrammed CPU Mother Board Frequency Generator
ST49C107ACF14-04 EXAR-ST49C107ACF14-04 Datasheet
66Kb / 8P
   Preprogrammed CPU Mother Board Frequency Generator
More results

Mô tả tương tự - ST49C101ACF8-03

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
CTS Corporation
658 CTS-658 Datasheet
148Kb / 5P
   CLOCK, HIGH FREQUENCY MULTIPLIER
logo
Silicon Laboratories
SI5369 SILABS-SI5369 Datasheet
518Kb / 84P
   ANY-FREQUENCY PRECISION CLOCK MULTIPLIER/JITTER ATTENUATOR
logo
Skyworks Solutions Inc.
SI5368 SKYWORKS-SI5368 Datasheet
824Kb / 92P
   ANY-FREQUENCY PRECISION CLOCK MULTIPLIER/JITTER ATTENUATOR
Rev. 1.0
logo
Silicon Laboratories
SI5327 SILABS-SI5327 Datasheet
1Mb / 60P
   ANY-FREQUENCY PRECISION CLOCK MULTIPLIER/JITTER ATTENUATOR
logo
Skyworks Solutions Inc.
SI5319 SKYWORKS-SI5319 Datasheet
1Mb / 50P
   ANY-FREQUENCY PRECISION CLOCK MULTIPLIER/JITTER ATTENUATOR
Rev. 1.0
SI5327 SKYWORKS-SI5327 Datasheet
1Mb / 60P
   ANY-FREQUENCY PRECISION CLOCK MULTIPLIER/JITTER ATTENUATOR
Rev. 1.0
logo
Silicon Laboratories
SI5324C-C-GM SILABS-SI5324C-C-GM Datasheet
518Kb / 72P
   ANY-FREQUENCY PRECISION CLOCK MULTIPLIER/ JITTER ATTENUATOR
SI5326C-C-GM SILABS-SI5326C-C-GM Datasheet
381Kb / 72P
   ANY FREQUENCY PRECISION CLOCK MULTIPLIER/JITTER ATTENUATOR
logo
Skyworks Solutions Inc.
SI5324 SKYWORKS-SI5324 Datasheet
1Mb / 72P
   ANY-FREQUENCY PRECISION CLOCK MULTIPLIER/ JITTER ATTENUATOR
Rev. 1.1
SI5369 SKYWORKS-SI5369 Datasheet
951Kb / 84P
   ANY-FREQUENCY PRECISION CLOCK MULTIPLIER/JITTER ATTENUATOR
Rev. 1.0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com