công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FM120-MS bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Formosa MS

tên linh kiện FM120-MS
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMD Schottky Barrier Rectifier
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FORMOSA [Formosa MS]
Trang chủ  http://www.formosams.com
Logo FORMOSA - Formosa MS

FM120-MS bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Formosa MS

  FM120-MS Datasheet HTML 1Page - Formosa MS FM120-MS Datasheet HTML 2Page - Formosa MS FM120-MS Datasheet HTML 3Page - Formosa MS FM120-MS Datasheet HTML 4Page - Formosa MS FM120-MS Datasheet HTML 5Page - Formosa MS FM120-MS Datasheet HTML 6Page - Formosa MS FM120-MS Datasheet HTML 7Page - Formosa MS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
Page 7
Formosa MS
http://www.formosams.com/
TEL:886-2-22696661
FAX:886-2-22696141
Document ID
Issued Date
Revised Date
Revision
Page.
FM120-MS THRU FM1200-MS
SMD Schottky Barrier Rectifier
1. Solder Resistance
2. Solderability
3. High Temperature Reverse Bias
4. Forward Operation Life
5. Intermittent Operation Life
6. Pressure Cooker
7. Temperature Cycling
8. Forward Surge
9. Humidity
10. High Temperature Storage Life
at 260 5
for 10 2sec.
at 245 5
for 5 sec.
V =80% rate at T =125
for 168 hrs.
Rated average rectifier current at T =25
for 500hrs.
T = 25 C, I = I
On state: power on for 5 min.
off state: power off for 5 min.
on and off for 500 cycles.
15P
at T =121
for 4 hrs.
-55
to +125
dwelled for 30 min.
and transferred for 5min. total 10 cycles.
8.3ms single half sine-wave , one surge.
at T =85
, RH=85% for 1000hrs.
at 175
for 1000 hrs.
±C
±
±C
C
C
C
CC
C
C
O
O
O
O
O
OO
O
O
RJ
A
AF
O
SIG
A
A
O
MIL-STD-750D
METHOD-2031
MIL-STD-202F
METHOD-208
MIL-STD-750D
METHOD-1038
MIL-STD-750D
METHOD-1027
MIL-STD-750D
METHOD-1036
MIL-STD-750D
METHOD-1051
MIL-STD-750D
METHOD-4066-2
MIL-STD-750D
METHOD-1021
MIL-STD-750D
METHOD-1031
JESD22-A102
Item Test
Conditions
Reference
High reliability test capabilities
DS-121664
2011/02/21
2011/11/29
C
7


Số phần tương tự - FM120-MS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Frontier Electronics.
FM120-MS FRONTIER-FM120-MS Datasheet
632Kb / 3P
   1A SMD SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS, 20V-200V
FM120-MS-THRU-FM1200-MS FRONTIER-FM120-MS-THRU-FM1200-MS Datasheet
632Kb / 3P
   1A SMD SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS, 20V-200V
More results

Mô tả tương tự - FM120-MS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Comchip Technology
CDBM120 COMCHIP-CDBM120 Datasheet
62Kb / 2P
   SMD Schottky Barrier Rectifier
CDBA320L COMCHIP-CDBA320L Datasheet
148Kb / 3P
   SMD Schottky Barrier Rectifier
CDBC320 COMCHIP-CDBC320 Datasheet
64Kb / 2P
   SMD Schottky Barrier Rectifier
CDBB220 COMCHIP-CDBB220 Datasheet
67Kb / 2P
   SMD Schottky Barrier Rectifier
CDBA5817 COMCHIP-CDBA5817 Datasheet
67Kb / 2P
   SMD Schottky Barrier Rectifier
CDBA120L COMCHIP-CDBA120L Datasheet
145Kb / 4P
   SMD Schottky Barrier Rectifier
CDBA120 COMCHIP-CDBA120 Datasheet
67Kb / 2P
   SMD Schottky Barrier Rectifier
logo
Formosa MS
FM10L45-T2 FORMOSA-FM10L45-T2 Datasheet
111Kb / 7P
   SMD Schottky Barrier Rectifier
logo
Comchip Technology
CDBB220L-G COMCHIP-CDBB220L-G Datasheet
104Kb / 2P
   SMD Schottky Barrier Rectifier
SS22-G COMCHIP-SS22-G Datasheet
111Kb / 2P
   SMD Schottky Barrier Rectifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com