công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DL4744 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Diode Semiconductor Korea

tên linh kiện DL4744
Giải thích chi tiết về linh kiện  ZENER DIODES
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DSK [Diode Semiconductor Korea]
Trang chủ  http://www.diode.kr/
Logo DSK - Diode Semiconductor Korea

DL4744 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Diode Semiconductor Korea

  DL4744 Datasheet HTML 1Page - Diode Semiconductor Korea DL4744 Datasheet HTML 2Page - Diode Semiconductor Korea  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 2 page
background image
FIG.1 -- BREAKDOWN CHARACTERISTICS
DL4728---DL4764
FIG.2 -- ADMISSIBLE POWER DISSIPATION VERSUS AMBIENT TEMPERATURE
W
1.0
0.8
0.6
0.2
0.4
0
0
100
200℃
Ptot
Tamb
mA
0
510
IZ
20
15
30 V
25
VZ
20
40
60
80
100
www.diode.kr
Diode Semiconductor Korea


Số phần tương tự - DL4744

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Commercial Compon...
DL4744 MCC-DL4744 Datasheet
84Kb / 2P
   1 Watt Zener Diode 3.3 to 100 Volts
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
DL4744 BILIN-DL4744 Datasheet
195Kb / 3P
   ZENER DIODES
logo
Shenzhen Luguang Electr...
DL4744 LUGUANG-DL4744 Datasheet
192Kb / 3P
   Zener Diodes
logo
Micro Commercial Compon...
DL4744 MCC-DL4744 Datasheet
260Kb / 3P
   1 Watt Zener Diode 3.3 to 75 Volts
DL4744 MCC-DL4744 Datasheet
254Kb / 4P
   1 Watt Zener Diode Zener Diode
More results

Mô tả tương tự - DL4744

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
RZ39A STMICROELECTRONICS-RZ39A Datasheet
555Kb / 3P
   ZENER DIODES DIODES ZENER
logo
Sangdest Microelectroni...
1N5225 SMC-1N5225 Datasheet
205Kb / 5P
   ZENER DIODES Diodes
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HMBZ5221B HSMC-HMBZ5221B Datasheet
86Kb / 12P
   ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
1N4728 VISHAY-1N4728 Datasheet
46Kb / 3P
   Zener Diodes
18-Apr-02
logo
General Semiconductor
BZX84 GE-BZX84 Datasheet
396Kb / 9P
   Zener Diodes
logo
Motorola, Inc
1N2804 MOTOROLA-1N2804 Datasheet
145Kb / 4P
   ZENER DIODES
logo
General Semiconductor
1N4681 GE-1N4681 Datasheet
40Kb / 2P
   ZENER DIODES
1N746 GE-1N746 Datasheet
36Kb / 2P
   ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
BZY97-C3V9 VISHAY-BZY97-C3V9 Datasheet
164Kb / 5P
   Zener Diodes
29-Apr-02
logo
Guangdong Kexin Industr...
1SMA4728 KEXIN-1SMA4728 Datasheet
1Mb / 5P
   Zener Diodes
1SMA5914 KEXIN-1SMA5914 Datasheet
1Mb / 4P
   Zener Diodes
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com