công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SMB5948 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - SUNMATE electronic Co., LTD |
|
SMB5948 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - SUNMATE electronic Co., LTD |
1 / 3 page POWER: 3.0Wa t t s VOLTAGE RANGE: 3.3 - 200V 1 of 3 Flat handling surface for accurate placement High peak reverse power dissipation Complete Voltage Range 3.3 to 200 Volts Rating Symbol Value Unit Maximum Steady State Power Dissipation at TL = 75°C, PD 3.0 W Measured at Zero Lead Length Derate Above 75 °C 40 mW/ °C Thermal Resistance From Junction to Lead RθJL 25 °C/W Maximum Steady State Power Dissipation at Ta = 25 °C PD 550 mW Measured at Zero Lead Length Derate Above 25 °C 4.4 mW/ °C Thermal Resistance From Junction to Ambient RθJA 226 °C/W Maximum Forward Voltage at IF = 200 mA VF 1.5 Volts Junction Temperature Range TJ - 65 to + 150 °C Storage Temperature Range Tstg - 65 to + 150 °C Features Maximum Ratings @ TA = 25°C unless otherwise specified Mounting position : Any Polarity : Color band denotes cathode end Lead : Lead formed for Surface mount Epoxy : UL94V-O rate flame retardant Case : SMB (DO-214AA) Molded plastic Mechanical Data Weight : 0.339 gram ! ! ! ! ! ! ! ! ! www.sunmate.tw SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES SMB5913 - SMB5956 SMB(DO-214AA) Dim Min Max A B C 1.91 2.21 D 0.15 0.31 E 5.00 5.59 G 0.10 0.20 H 0.76 1.52 J 2.00 2.62 All Dimensions in mm A B C D G H E J 3.30 3.94 4.06 4.70 A B C D G H E J |
Số phần tương tự - SMB5948 |
|
Mô tả tương tự - SMB5948 |
|
|
Link URL |
Chính sách bảo mật |
ALLDATASHEET.VN |
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không? [ DONATE ] |
Alldatasheet là | Quảng cáo | Liên lạc với chúng tôi | Chính sách bảo mật | Trao đổi link | Tìm kiếm theo nhà sản xuất All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |