công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD214A-T22A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - SUNMATE electronic Co., LTD

tên linh kiện CD214A-T22A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR DIODES
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUNMATE [SUNMATE electronic Co., LTD]
Trang chủ  http://www.sunmate.tw/
Logo SUNMATE - SUNMATE electronic Co., LTD

CD214A-T22A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - SUNMATE electronic Co., LTD

  CD214A-T22A Datasheet HTML 1Page - SUNMATE electronic Co., LTD CD214A-T22A Datasheet HTML 2Page - SUNMATE electronic Co., LTD CD214A-T22A Datasheet HTML 3Page - SUNMATE electronic Co., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
Rating and Characteristic Curves
Pulse Derating Curve
Maximum Non-Repetitive Surge Current
100
75
50
25
0
050
25
75
100
150
125
175
200
Ambient Temperature (°C)
10 x 1000 Waveform as Defined
by R.E.A.
60
40
50
30
20
10
0
1
2
5
10
20
50
100
Number of Cycles at 60 Hz
Pulse Width 8.3 ms
Single Half Sine-Wave
(JEDEC Method)
Pulse Waveform
Typical Junction Capacitance
100
50
0
01.0
2.0
3.0
4.0
T, Time (ms)
TA=25 °C
TP
TR=10 µs
Half value=
IRSM
2
Peak value (IRSM)
Pulse width (TP)
is defined as that point
where the peak current
decays to 50 % of IPSM.
10 x 1000 waveform
as defined by R.E.A.
10000
100
0
0
10
100
1000
Standoff Voltage (Volts)
1000
Bidirectional
TA = 25 °C
Unidirectional
Pulse Rating Curve
Steady State Power Derating Curve
100
10
1.0
0.1
0.1 µs
1.0 µs
10 µs
10 ms
TP, Pulse Width
100 µs
1.0 ms
5.0 mm Lead Areas
TA = 25 °C
Non-repetitive
Pulse Waveform
Shown in Pulse Waveform Graph
1.0
0.6
0.8
0.4
0.2
0.0
050
25
75
100
150
125
175
200
TL, Lead Temperature (°C)
60 Hz Resistive or
Inductive Load
3 of 3
www.sunmate.tw


Số phần tương tự - CD214A-T22A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bourns Electronic Solut...
CD214A-T22A BOURNS-CD214A-T22A Datasheet
225Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diode Series
More results

Mô tả tương tự - CD214A-T22A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Yangzhou yangjie electr...
1.5SMC12AQ YANGJIE-1.5SMC12AQ Datasheet
245Kb / 5P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressor Diodes
logo
RFE international
SMDJ RFE-SMDJ Datasheet
2Mb / 5P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressor Diodes
28-APR-2023
logo
SUNMATE electronic Co.,...
CD214B-T5.0A SUNMATE-CD214B-T5.0A Datasheet
510Kb / 3P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR DIODES
logo
Yangzhou yangjie electr...
P4SMA12AQ YANGJIE-P4SMA12AQ Datasheet
233Kb / 5P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressor Diodes
SMCJ10AQ YANGJIE-SMCJ10AQ Datasheet
1Mb / 6P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressor Diodes
logo
RFE international
5.0SMDJ RFE-5.0SMDJ Datasheet
1Mb / 5P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressor Diodes
16-02-2022
logo
SUNMATE electronic Co.,...
5.0SMDJ5.0A SUNMATE-5.0SMDJ5.0A Datasheet
839Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR DIODES
logo
Yangzhou yangjie electr...
SMAJ10 YANGJIE-SMAJ10_17 Datasheet
183Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressor Diodes
logo
SUNMATE electronic Co.,...
CD214C-T5.0A SUNMATE-CD214C-T5.0A Datasheet
520Kb / 3P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR DIODES
TPSMA6.8A SUNMATE-TPSMA6.8A Datasheet
541Kb / 3P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR DIODES
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com