công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC145018 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC145018
Giải thích chi tiết về linh kiện  LONIZATION SMOKE DETECTOR IC WITH INTERCONNECT AND TEMPORAL HORN DRIVER
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC145018 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Motorola, Inc

  MC145018 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC145018 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC145018 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC145018 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC145018 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC145018 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC145018 Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC145018 Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
MC145018
3
Motorola Sensor Device Data
TIMING PARAMETERS (C = 0.1
µF, Rbias = 8.2 MΩ, VDD = 9.0 V, TA = 25°C, See Figure 6)
Characteristics
Symbol
Min
Max
Units
Oscillator Period
No Smoke
Smoke
tCI
1.46
37.5
1.85
45.8
s
ms
Oscillator Rise Time
tr
10.1
12.3
ms
Horn Output
On Time
(During Smoke)
Off Time
PWon
PWoff
450
450
550
550
ms
ms
LED Output
Between
Pulses
On Time
tLED
PWon
35.0
10.1
44.5
12.3
s
ms
Horn Output
On Time
(During Low Battery)
Between
Pulses
ton
toff
10.1
35.0
12.3
44.5
ms
s
LOW BATTERY
COMPARATOR
Figure 1. Block Diagram
VDD
45 K
3
LOW V SET
1
DETECT
COMP. OUT
280 K
13
SENSITIVITY
SET
325 K
STROBE OUT
4
VDD
+
+
15
DETECT
INPUT
DETECT
COMPARATOR
GUARD
AMP
+
LO–Z
14
16
ALARM
LOGIC
POWER–ON
RESET
OSC
AND
TIMING
I/O
2
11
FEEDBACK
8
10
SILVER
BRASS
5
LED
VDD = PIN 6
VSS = PIN 9
12
7
VDD
TO OTHER UNITS
HI–Z
VDD
Freescale Semiconductor, Inc.
For More Information On This Product,
Go to: www.freescale.com


Số phần tương tự - MC145018

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MC145018 FREESCALE-MC145018 Datasheet
229Kb / 8P
   Low-Power CMOS Ionization Smoke Detector IC with Interconnect and Temporal Horn Driver
MC145018P FREESCALE-MC145018P Datasheet
229Kb / 8P
   Low-Power CMOS Ionization Smoke Detector IC with Interconnect and Temporal Horn Driver
More results

Mô tả tương tự - MC145018

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC14468 MOTOROLA-MC14468 Datasheet
266Kb / 8P
   LONIZATION SMOKE DETECTOR IC WITH INTERCONNECT
logo
Freescale Semiconductor...
MC145018 FREESCALE-MC145018 Datasheet
229Kb / 8P
   Low-Power CMOS Ionization Smoke Detector IC with Interconnect and Temporal Horn Driver
MC145012 FREESCALE-MC145012 Datasheet
383Kb / 14P
   Photoelectric Smoke Detector IC with I/O and Temporal Pattern Horn Driver
MC145012EG FREESCALE-MC145012EG Datasheet
384Kb / 14P
   Photoelectric Smoke Detector IC with I/O and Temporal Pattern Horn Driver
MC145017 FREESCALE-MC145017_07 Datasheet
267Kb / 10P
   Low-Power CMOS Ionization Smoke Detector IC with Temporal Pattern Horn Driver
MC145017 FREESCALE-MC145017 Datasheet
225Kb / 8P
   Low-Power CMOS Ionization Smoke Detector IC with Temporal Pattern Horn Driver
logo
Allegro MicroSystems
5348 ALLEGRO-5348 Datasheet
90Kb / 8P
   SMOKE DETECTOR WITH INTERCONNECT AND TIMER
5347 ALLEGRO-5347 Datasheet
91Kb / 8P
   SMOKE DETECTOR WITH INTERCONNECT AND TIMER
A5367CA ALLEGRO-A5367CA Datasheet
169Kb / 10P
   SMOKE DETECTOR WITH INTERCONNECT AND TIMER
A5338 ALLEGRO-A5338 Datasheet
248Kb / 8P
   Smoke Detector with Interconnect and Timer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com