công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FMBTA05 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Formosa MS

tên linh kiện FMBTA05
Giải thích chi tiết về linh kiện  Drive NPN Transistor
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FORMOSA [Formosa MS]
Trang chủ  http://www.formosams.com
Logo FORMOSA - Formosa MS

FMBTA05 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Formosa MS

  FMBTA05 Datasheet HTML 1Page - Formosa MS FMBTA05 Datasheet HTML 2Page - Formosa MS FMBTA05 Datasheet HTML 3Page - Formosa MS FMBTA05 Datasheet HTML 4Page - Formosa MS FMBTA05 Datasheet HTML 5Page - Formosa MS FMBTA05 Datasheet HTML 6Page - Formosa MS FMBTA05 Datasheet HTML 7Page - Formosa MS FMBTA05 Datasheet HTML 8Page - Formosa MS FMBTA05 Datasheet HTML 9Page - Formosa MS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 9 page
background image
Page 9
http://www.formosams.com/
TEL:886-2-22696661
FAX:886-2-22696141
Formosa MS
FMBTA05 / FMBTA06
Document ID
Issued Date
Revised Date
Revision
Page.
Drive NPN Transistor
DS-231111
2008/02/10
2011/07/21
C
9
High reliability test capabilities
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Steady State Operating Life
High Temperature Reverse Bias
Temperature Cycle
Autoclave
High Temperature Storage Life
Solderability
High Temperature High Humidity Reverse
Bias
Resistance to Soldering Heat
TA=25°C P =225mW Test Duration:1000hrs
D
Tj= 150℃, V = 80% related volage,
1000hrs
CE
-55℃(15min) to 150℃(15min)Air to Air Transition Time<20sec Test Cycles:1000cycle
P= 2atm Ta= 121℃ RH= 100% Test Duration: 96hrs
Ta= 150℃ Test Duration: 1000hrs
245℃,Test Duration: 5sec
Ta= 85℃, 85% RH, V = 80% related volage, Test Duration: 1000hrs
CE
260℃
,Test Duration:10sec
Test Duration:
Item Test
Conditions


Số phần tương tự - FMBTA05

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
First Components Intern...
FMBTA06 FCI-FMBTA06 Datasheet
79Kb / 2P
   Silicon Transistor Amplifier Transistor
More results

Mô tả tương tự - FMBTA05

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NTE Electronics
NTE3096 NTE-NTE3096 Datasheet
22Kb / 2P
   Optoisolator Low LED Drive NPN Transistor Output
logo
KEC(Korea Electronics)
KTD2854 KEC-KTD2854 Datasheet
88Kb / 3P
   EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR (MICRI MOTOR DRIVE, HAMMER DRIVE, SWITCHING POWER AMPLIFIER)
KTD1145 KEC-KTD1145 Datasheet
256Kb / 2P
   EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR (RELAY DRIVE, HAMMER DIRVE, LAMP DRIVE, STROBO,DC-DC CONVERTER, MOTOR DRIVE)
logo
Siemens Semiconductor G...
BCR512 SIEMENS-BCR512 Datasheet
34Kb / 4P
   NPN Silicon Digital Transistor (Switching circuit, inverter, interface circuit, drive circuit)
BCR503 SIEMENS-BCR503 Datasheet
35Kb / 4P
   NPN Silicon Digital Transistor (Switching circuit, inverter, interface circuit, drive circuit)
logo
Toshiba Semiconductor
2SB1411 TOSHIBA-2SB1411 Datasheet
200Kb / 4P
   TRANSISTOR (SWITCHING, HAMMER DRIVE, PULSE MOTOR DRIVE APPLICATIONS)
2SD2248 TOSHIBA-2SD2248 Datasheet
106Kb / 2P
   NPN EPITAXIAL TYPE (HAMMER DRIVE, PULSE MOTOR DRIVE APPLICATIONS FOR INDUCTIVE LOAD DRIVE)
logo
NEC
2SC1653 NEC-2SC1653 Datasheet
163Kb / 4P
   DISPLAY TUBE DRIVE ,HIGH VOLTAGE SWITCHING NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR MINI MOLD
logo
KEC(Korea Electronics)
KTC2801 KEC-KTC2801 Datasheet
314Kb / 3P
   TRIPLE DIFFUSED NPN TRANSISTOR (COLOR TV CHROMA OUTPUT COLOR TV HORIZONTAL DRIVE)
logo
Toshiba Semiconductor
2SD2536 TOSHIBA-2SD2536 Datasheet
105Kb / 2P
   NPN EPITAXIAL TYPE (MICRO MOTOR DRIVE, HAMMER DRIVE, SWITCHING APPLICATIONS)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com