công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FMBT2907AW bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Formosa MS

tên linh kiện FMBT2907AW
Giải thích chi tiết về linh kiện  PNP SMD Transistor
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FORMOSA [Formosa MS]
Trang chủ  http://www.formosams.com
Logo FORMOSA - Formosa MS

FMBT2907AW bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Formosa MS

  FMBT2907AW Datasheet HTML 1Page - Formosa MS FMBT2907AW Datasheet HTML 2Page - Formosa MS FMBT2907AW Datasheet HTML 3Page - Formosa MS FMBT2907AW Datasheet HTML 4Page - Formosa MS FMBT2907AW Datasheet HTML 5Page - Formosa MS FMBT2907AW Datasheet HTML 6Page - Formosa MS FMBT2907AW Datasheet HTML 7Page - Formosa MS FMBT2907AW Datasheet HTML 8Page - Formosa MS FMBT2907AW Datasheet HTML 9Page - Formosa MS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
Page 8
http://www.formosams.com/
TEL:886-2-22696661
FAX:886-2-22696141
Formosa MS
Document ID
Issued Date
Revised Date
Revision
Page.
FMBT2907AW
Profile Feature
Soldering Condition
Average ramp-up rate(T to T )
<3
/sec
Preheat
-Temperature Min(Tsmin)
150
-Temperature Max(Tsmax)
200
-Time(min to max)(t )
60~120sec
Tsmax to T
-Ramp-upRate
<3
/sec
Time maintained above:
-Temperature(T )
217
-Time(t )
60~260sec
Peak Temperature(T )
255
0/ 5
Time within 5
of actual Peak
Temperature(t )
Ramp-down Rate
<6
/sec
Time 25
to Peak Temperature
<6minutes
LP
s
L
L
L
P
P
o
o
o
o
o
oo
o
o
o
C
C
C
C
C
C-
+
C
C
C
C
3.Reflow soldering
10~30sec
1.Storage environment: Temperature=5
~40
Humidity=55% 25%
2.Reflow soldering of surface-mount devices
±
oo
CC
Suggested thermal profiles for soldering processes
Critical Zone
TL to TP
Critical Zone
TL to TP
TL
Tsmax
Tsmin
Ramp-up
Tp
tS
Preheat
t25 C to Peak
o
Time
25
TL
TP
Ramp-down
DS-231134
2009/08/10
2010/03/10
B
9
Reel packing
SOT-323
3,000
4.0
30,000
183*123*183
178
382*257*387
240,000
9.5
PACKAGE
REEL SIZE
REEL
COMPONENT
SPACING
BOX
INNER
BOX
REEL
DIA,
CARTON
SIZE
CARTON
APPROX.
GROSS WEIGHT
(kg)
(pcs)
(m/m)
(m/m)
(m/m)
(pcs)
(m/m)
(pcs)
7"
PNP SMD Transistor


Số phần tương tự - FMBT2907AW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Formosa MS
FMBT2907A FORMOSA-FMBT2907A Datasheet
616Kb / 9P
   600mA General Purpose PNP Epitaxial Planar Transistor
More results

Mô tả tương tự - FMBT2907AW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Formosa MS
FMBT3906 FORMOSA-FMBT3906_17 Datasheet
435Kb / 10P
   SMD PNP Transistor
FMBT3906W FORMOSA-FMBT3906W Datasheet
135Kb / 10P
   SMD PNP Transistor
FMBT4403 FORMOSA-FMBT4403_17 Datasheet
232Kb / 10P
   SMD PNP Transistor
logo
TAITRON Components Inco...
MMBTA92 TAITRON-MMBTA92 Datasheet
162Kb / 3P
   SMD High Voltage Transistor (PNP)
BC856A TAITRON-BC856A Datasheet
165Kb / 3P
   SMD General Purpose Transistor (PNP)
MMBT2907A TAITRON-MMBT2907A Datasheet
157Kb / 3P
   SMD General Purpose Transistor (PNP)
MMBT3906 TAITRON-MMBT3906 Datasheet
234Kb / 4P
   SMD General Purpose Transistor (PNP)
logo
Formosa MS
FMBT3946DW FORMOSA-FMBT3946DW Datasheet
1Mb / 14P
   Dual NPN PNP SMD Transistor
logo
TAITRON Components Inco...
MMBTA55 TAITRON-MMBTA55 Datasheet
202Kb / 3P
   SMD General Purpose Transistor (PNP)
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
BC807U JIANGSU-BC807U Datasheet
1Mb / 3P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com