công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FMBT2222ADW1 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Formosa MS

tên linh kiện FMBT2222ADW1
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual NPN Epitaxial Planar Transistor
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FORMOSA [Formosa MS]
Trang chủ  http://www.formosams.com
Logo FORMOSA - Formosa MS

FMBT2222ADW1 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Formosa MS

Back Button FMBT2222ADW1 Datasheet HTML 2Page - Formosa MS FMBT2222ADW1 Datasheet HTML 3Page - Formosa MS FMBT2222ADW1 Datasheet HTML 4Page - Formosa MS FMBT2222ADW1 Datasheet HTML 5Page - Formosa MS FMBT2222ADW1 Datasheet HTML 6Page - Formosa MS FMBT2222ADW1 Datasheet HTML 7Page - Formosa MS FMBT2222ADW1 Datasheet HTML 8Page - Formosa MS FMBT2222ADW1 Datasheet HTML 9Page - Formosa MS FMBT2222ADW1 Datasheet HTML 10Page - Formosa MS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
Page 9
http://www.formosams.com/
TEL:886-2-22696661
FAX:886-2-22696141
Formosa MS
Reel packing
SOT-363
3,000
4.0
30,000
183*183*123
178
382*262*387
240,000
9.5
PACKAGE
REEL SIZE
REEL
COMPONENT
SPACING
BOX
INNER
BOX
REEL
DIA,
CARTON
SIZE
CARTON
APPROX.
GROSS WEIGHT
(kg)
(pcs)
(m/m)
(m/m)
(m/m)
(pcs)
(m/m)
(pcs)
7"
Dual NPN Epitaxial Planar Transistor
Document ID
Issued Date
Revised Date
Revision
Page.
Profile Feature
Soldering Condition
Average ramp-up rate(TL to TP)
<3
/sec
Preheat
o
-Temperature Min(Tsmin)
150 C
o
-Temperature Max(Tsmax)
200 C
-Time(min to max)(ts)
60~120sec
Tsmax to TL
o
-Ramp-upRate
<3 C/sec
Time maintained above:
o
-Temperature(TL)
217 C
-Time(tL)
60~260sec
o
o
Peak Temperature(TP)
255 C-0/+5 C
o
Time within 5 C of actual Peak
Temperature(tP)
o
Ramp-down Rate
<6 C/sec
o
Time 25 C to Peak Temperature
<6minutes
oC
3.Reflow soldering
10~30sec
1.Storage environment: Temperature=5
~40
Humidity=55%±25%
2.Reflow soldering of surface-mount devices
o
o
C
C
Suggested thermal profiles for soldering processes
Critical Zone
TL to TP
TL
Tsmax
Tsmin
Ramp-up
Tp
tS
Preheat
o
t25 C to Peak
Time
25
TL
TP
Ramp-down
DS-231148
2009/08/10
2010/05/10
B
10
FMBT2222ADW1


Số phần tương tự - FMBT2222ADW1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Formosa MS
FMBT2222A FORMOSA-FMBT2222A Datasheet
601Kb / 9P
   600mA Silicon NPN Epitaxial Planar Transistor
logo
First Components Intern...
FMBT2222A FCI-FMBT2222A Datasheet
715Kb / 3P
   FMBT2222A NPN Bipolar Transistor Epitaxial planar die construction
logo
Formosa MS
FMBT2222A FORMOSA-FMBT2222A Datasheet
434Kb / 9P
   SMD NPN Transistor
FMBT2222AW FORMOSA-FMBT2222AW Datasheet
91Kb / 10P
   SMD NPN Transistor
More results

Mô tả tương tự - FMBT2222ADW1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TECH PUBLIC Electronics...
MMDT3904 TECHPUBLIC-MMDT3904 Datasheet
1Mb / 4P
   Dual NPN Silicon Epitaxial Planar Transistor
TPMMDT3904 TECHPUBLIC-TPMMDT3904 Datasheet
1Mb / 4P
   Dual NPN Silicon Epitaxial Planar Transistor
logo
First Silicon Co., Ltd
UMC5N FS-UMC5N Datasheet
497Kb / 4P
   EPITAXIAL PLANAR NPNPNP Dual Digital Transistor
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
MMDTXA4415DW SEMTECH_ELEC-MMDTXA4415DW Datasheet
424Kb / 4P
   NPN/PNP Silicon Epitaxial Planar Dual Transistor
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
MMDTXA4415DW YFWDIODE-MMDTXA4415DW Datasheet
608Kb / 4P
   NPN/PNP Silicon Epitaxial Planar Dual Transistor
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HI41C HSMC-HI41C Datasheet
31Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ14C HSMC-HJ14C Datasheet
32Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ47 HSMC-HJ47 Datasheet
30Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ669A HSMC-HJ669A Datasheet
22Kb / 2P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HLB123T HSMC-HLB123T Datasheet
37Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com