công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

MCP131-450E/TT Datasheet(PDF) 5 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP131-450E/TT
Nội dung chi tiết  Micropower Voltage Supervisors
tải về  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo 

 
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 28 page
background image
 2004-2014 Microchip Technology Inc.
DS20001906D-page 5
MCP102/103/121/131
FIGURE 1-1:
Timing Diagram.
AC CHARACTERISTICS
Electrical Specifications: Unless otherwise indicated, all limits are specified for: VDD = 1V to 5.5V, RPU =100 k
(MCP121 only), TA = -40°C to +125°C.
Parameters
Sym.
Min.
Typ.
Max.
Units
Conditions
VDD Detect to RST Inactive
tRPU
80
120
180
ms
Figure 1-1 and CL =50 pF
VDD Detect to RST Active
tRPD
—130
µs
VDD ramped from
VTRIP(MAX) +250 mV down to
VTRIP(MIN) – 250 mV, per
Figure 1-1,
CL =50 pF (Note 1)
RST Rise Time After RST Active
(MCP102 and MCP103 only)
tRT
—5
µs
For RST 10% to 90% of final
value per Figure 1-1,
CL =50 pF
(Note 1)
Note 1:
These parameters are for design guidance only and are not 100% tested.
TEMPERATURE CHARACTERISTICS
Electrical Specifications: Unless otherwise noted, all limits are specified for: VDD = 1V to 5.5V, RPU =100 k
(MCP121 only), TA = -40°C to +125°C.
Parameters
Sym.
Min.
Typ.
Max.
Units
Conditions
Temperature Ranges
Specified Temperature Range
TA
-40
+85
ºC
MCP1XX-195
Specified Temperature Range
TA
-40
+125
ºC
Except MCP1XX-195
Maximum Junction Temperature
TJ
——
+150
ºC
Storage Temperature Range
TA
-65
+150
ºC
Package Thermal Resistances
Thermal Resistance, 3L-SOT-23
JA
—308
ºC/W
Thermal Resistance, 3L-SC70
JA
335
ºC/W
Thermal Resistance, 3L-TO-92
JA
—146
ºC/W
1V
1V
VTRIP
VDD
RST
tRPU
VOH
tRT
tRPD
VOL



Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 


bảng dữ liệu tải về




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn