công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP131-270E/TT bảng dữ liệu(PDF) 22 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP131-270E/TT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Micropower Voltage Supervisors
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP131-270E/TT bảng dữ liệu(HTML) 22 Page - Microchip Technology

Back Button MCP131-270E/TT Datasheet HTML 18Page - Microchip Technology MCP131-270E/TT Datasheet HTML 19Page - Microchip Technology MCP131-270E/TT Datasheet HTML 20Page - Microchip Technology MCP131-270E/TT Datasheet HTML 21Page - Microchip Technology MCP131-270E/TT Datasheet HTML 22Page - Microchip Technology MCP131-270E/TT Datasheet HTML 23Page - Microchip Technology MCP131-270E/TT Datasheet HTML 24Page - Microchip Technology MCP131-270E/TT Datasheet HTML 25Page - Microchip Technology MCP131-270E/TT Datasheet HTML 26Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 28 page
background image
MCP102/103/121/131
DS20001906D-page 22
 2004-2014 Microchip Technology Inc.
5.2
Product Tape and Reel Specifications
FIGURE 5-1:
EMBOSSED CARRIER DIMENSIONS (8, 12, 16 AND 24 MM TAPE ONLY)
FIGURE 5-2:
3-LEAD SOT-23/SC70 DEVICE TAPE AND REEL SPECIFICATIONS
FIGURE 5-3:
TO-92 DEVICE TAPE AND REEL SPECIFICATIONS
TABLE 5-1:
CARRIER TAPE/CAVITY DIMENSIONS
Case
Outline
Package
Type
Carrier
Dimensions
Cavity
Dimensions
Output
Quantity
Units
Reel
Diameter in
mm
W
mm
P
mm
A0
mm
B0
mm
K0
mm
TT
SOT-23
3L
8
4
3.15
2.77
1.22
3000
180
LB
SC70
3L
8
4
2.4
2.4
1.19
3000
180
Top
Cover
Tape
K0
P
W
B0
A0
Standard Reel Component Orientation
Device
Marking
PIN 1
User Direction of Feed
W
P
Device
Marking
P
Seal
Tape
Back
Tape
MARK
FACE
User Direction of Feed
W
MARK
FACE
MARK
FACE
Note:
Bent leads are for Tape and Reel only.


Số phần tương tự - MCP131-270E/TT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP131-270E/TT MICROCHIP-MCP131-270E/TT Datasheet
420Kb / 28P
   Micropower Voltage Supervisors
2005
More results

Mô tả tương tự - MCP131-270E/TT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP102 MICROCHIP-MCP102 Datasheet
420Kb / 28P
   Micropower Voltage Supervisors
2005
MCP121 MICROCHIP-MCP121 Datasheet
464Kb / 24P
   Micropower Voltage Supervisors
2004
MCP102 MICROCHIP-MCP102_13 Datasheet
429Kb / 28P
   Micropower Voltage Supervisors
2004-2013
MCP103T-195I MICROCHIP-MCP103T-195I Datasheet
429Kb / 28P
   Micropower Voltage Supervisors
11/29/12
logo
Texas Instruments
TLC7725IDR TI-TLC7725IDR Datasheet
1Mb / 36P
[Old version datasheet]   Micropower Supply Voltage Supervisors
TLC7701MDREP TI1-TLC7701MDREP Datasheet
621Kb / 18P
[Old version datasheet]   MICROPOWER SUPPLY VOLTAGE SUPERVISORS
TLC7701-Q1 TI1-TLC7701-Q1 Datasheet
217Kb / 14P
[Old version datasheet]   MICROPOWER SUPPLY VOLTAGE SUPERVISORS
TLC7701 TI1-TLC7701_17 Datasheet
1Mb / 37P
[Old version datasheet]   Micropower Supply Voltage Supervisors
TLC7701IPWG4 TI-TLC7701IPWG4 Datasheet
1Mb / 36P
[Old version datasheet]   Micropower Supply Voltage Supervisors
TLC7705MJGB TI1-TLC7705MJGB Datasheet
1Mb / 36P
[Old version datasheet]   Micropower Supply Voltage Supervisors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com