công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

MCP131-240I/LB Datasheet(PDF) 11 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP131-240I/LB
Nội dung chi tiết  Micropower Voltage Supervisors
tải về  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo 

Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 28 page
background image
 2004-2014 Microchip Technology Inc.
DS20001906D-page 11
MCP102/103/121/131
Note: Unless otherwise indicated, all limits are specified for: VDD = 1V to 5.5V, RPU =100 k (MCP121 only;
see Figure 4-1), TA = -40°C to +125°C.
FIGURE 2-31:
tRT vs. Temperature
(MCP121-450).
FIGURE 2-32:
Transient Duration vs.
VTRIP(min) – VDD.
FIGURE 2-33:
Open-Drain Leakage
Current vs. Voltage Applied to VOUT Pin
(MCP121-195).
35
35.5
36
36.5
37
37.5
38
-40
-15
10
35
60
85
110
Temperature (°C)
V
DD increasing from:
0V – 5.0V
V
DD increasing from:
0V – 5.5V
V
DD increasing from:
0V – 4.6V
V
DD increasing from:
0V – 4.8V
MCP121-450
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
0.001
0.01
0.1
1
10
V
TRIP(min) – VDD
MCP121-450
MCP102-195
MCP131-315
1.00E-13
1.00E-12
1.00E-11
1.00E-10
1.00E-09
1.00E-08
1.00E-07
1.00E-06
1.00E-05
1.00E-04
1.00E-03
1.00E-02
0123456789 10 11 12 13 14
Pull-Up Voltage (V)
+125°C
+25°C
-40°C
10m
100µ
1m
10µ
10n
100n
1n
100p
1p
10p
100f



Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 


bảng dữ liệu tải về




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn