công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP121T-315I/TO bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP121T-315I/TO
Giải thích chi tiết về linh kiện  Micropower Voltage Supervisors
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP121T-315I/TO bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Microchip Technology

Back Button MCP121T-315I/TO Datasheet HTML 4Page - Microchip Technology MCP121T-315I/TO Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology MCP121T-315I/TO Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology MCP121T-315I/TO Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology MCP121T-315I/TO Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology MCP121T-315I/TO Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology MCP121T-315I/TO Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology MCP121T-315I/TO Datasheet HTML 11Page - Microchip Technology MCP121T-315I/TO Datasheet HTML 12Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 28 page
background image
MCP102/103/121/131
DS20001906D-page 8
 2004-2014 Microchip Technology Inc.
Note: Unless otherwise indicated, all limits are specified for: VDD = 1V to 5.5V, RPU =100 k (MCP121;
see Figure 4-1), TA = -40°C to +125°C.
FIGURE 2-13:
VTRIP vs. Temperature vs.
Hysteresis (MCP102-195).
FIGURE 2-14:
VTRIP vs. Temperature vs.
Hysteresis (MCP131-315).
FIGURE 2-15:
VTRIP vs. Temperature vs.
Hysteresis (MCP121-450).
FIGURE 2-16:
VOL vs. IOL
(MCP102-195 @ VDD =1.7V).
FIGURE 2-17:
VOL vs. IOL
(MCP131-315 @ VDD =2.9V).
FIGURE 2-18:
VOL vs. IOL
(MCP121-450 @ VDD =4.1V).
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
0.030
0.035
0.040
0.045
0.050
1.895
1.900
1.905
1.910
1.915
1.920
1.925
1.930
1.935
1.940
1.945
-60
-10
40
90
140
Temperature (°C)
V
TRIP, decreasing VDD
V
HYS, Hysteresis
MCP102-195
V
TRIP, increasing VDD
0.090
0.092
0.094
0.096
0.098
0.100
0.102
0.104
0.106
0.108
3.060
3.080
3.100
3.120
3.140
3.160
3.180
3.200
-60
-10
40
90
140
Temperature (°C)
MCP131-315
V
TRIP, decreasing VDD
V
TRIP, increasing VDD
V
HYS, Hysteresis
0.100
0.110
0.120
0.130
0.140
0.150
0.160
0.170
0.180
0.190
4.300
4.350
4.400
4.450
4.500
4.550
-60
-20
20
60
100
140
Temperature (°C)
MCP121-450
V
TRIP, decreasing VDD
V
TRIP, increasing VDD
V
HYS, Hysteresis
-0.020
0.000
0.020
0.040
0.060
0.080
0.100
0.120
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
I
OL (mA)
-40°C
0°C
+85°C
+125°C
MCP102-195
V
DD = 1.7V
+70°C
+25°C
0.000
0.010
0.020
0.030
0.040
0.050
0.060
0.070
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
I
OL (mA)
MCP131-315
V
DD = 2.9V
-40°C
+25°C
+85°C
+125°C
+70°C
0°C
0.000
0.010
0.020
0.030
0.040
0.050
0.060
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
I
OL (mA)
MCP121-450
V
DD = 4.1V
-40°C
+25°C
+85°C
+125°C
+70°C
0°C


Số phần tương tự - MCP121T-315I/TO

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP121T-315I/TO MICROCHIP-MCP121T-315I/TO Datasheet
420Kb / 28P
   Micropower Voltage Supervisors
2005
More results

Mô tả tương tự - MCP121T-315I/TO

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP102 MICROCHIP-MCP102 Datasheet
420Kb / 28P
   Micropower Voltage Supervisors
2005
MCP121 MICROCHIP-MCP121 Datasheet
464Kb / 24P
   Micropower Voltage Supervisors
2004
MCP102 MICROCHIP-MCP102_13 Datasheet
429Kb / 28P
   Micropower Voltage Supervisors
2004-2013
MCP103T-195I MICROCHIP-MCP103T-195I Datasheet
429Kb / 28P
   Micropower Voltage Supervisors
11/29/12
logo
Texas Instruments
TLC7725IDR TI-TLC7725IDR Datasheet
1Mb / 36P
[Old version datasheet]   Micropower Supply Voltage Supervisors
TLC7701MDREP TI1-TLC7701MDREP Datasheet
621Kb / 18P
[Old version datasheet]   MICROPOWER SUPPLY VOLTAGE SUPERVISORS
TLC7701-Q1 TI1-TLC7701-Q1 Datasheet
217Kb / 14P
[Old version datasheet]   MICROPOWER SUPPLY VOLTAGE SUPERVISORS
TLC7701 TI1-TLC7701_17 Datasheet
1Mb / 37P
[Old version datasheet]   Micropower Supply Voltage Supervisors
TLC7701IPWG4 TI-TLC7701IPWG4 Datasheet
1Mb / 36P
[Old version datasheet]   Micropower Supply Voltage Supervisors
TLC7705MJGB TI1-TLC7705MJGB Datasheet
1Mb / 36P
[Old version datasheet]   Micropower Supply Voltage Supervisors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com