công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP121T-300I/TO bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP121T-300I/TO
Giải thích chi tiết về linh kiện  Micropower Voltage Supervisors
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP121T-300I/TO bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Microchip Technology

Back Button MCP121T-300I/TO Datasheet HTML 2Page - Microchip Technology MCP121T-300I/TO Datasheet HTML 3Page - Microchip Technology MCP121T-300I/TO Datasheet HTML 4Page - Microchip Technology MCP121T-300I/TO Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology MCP121T-300I/TO Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology MCP121T-300I/TO Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology MCP121T-300I/TO Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology MCP121T-300I/TO Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology MCP121T-300I/TO Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 28 page
background image
MCP102/103/121/131
DS20001906D-page 6
 2004-2014 Microchip Technology Inc.
2.0
TYPICAL PERFORMANCE CURVES
Note: Unless otherwise indicated, all limits are specified for: VDD = 1V to 5.5V, RPU =100 k (MCP121 only;
see Figure 4-1), TA = -40°C to +125°C.
FIGURE 2-1:
IDD vs. Temperature
(Reset Power-up Timer Inactive) (MCP102-195).
FIGURE 2-2:
IDD vs. Temperature
(Reset Power-up Timer Inactive) (MCP131-315).
FIGURE 2-3:
IDD vs. Temperature
(Reset Power-up Timer Inactive) (MCP121-450).
FIGURE 2-4:
IDD vs. Temperature
(Reset Power-up Timer Active) (MCP102-195).
FIGURE 2-5:
IDD vs. Temperature
(Reset Power-up Timer Active) (MCP131-315).
FIGURE 2-6:
IDD vs. Temperature
(Reset Power-up Timer Active) (MCP121-450).
Note:
The graphs and tables provided following this note are a statistical summary based on a limited number of
samples and are provided for informational purposes only. The performance characteristics listed herein
are not tested or guaranteed. In some graphs or tables, the data presented may be outside the specified
operating range (e.g., outside specified power supply range) and therefore outside the warranted range.
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
Temperature (°C)
1.7V
1.0V
2.1V
2.8V
4.0V
5.0V
5.5V
MCP102-195
0
5
10
15
20
25
30
35
Temperature (°C)
1.0V
2.9V
MCP131-315
3.3V
5.5V
5.0V
4.0V
4.5V
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
Temperature (°C)
3.0V
1.0V
4.6V
4.1V
5.0V
5.5V
MCP121-450
4.8V
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Temperature (°C)
2.1V
2.8V
4.0V
5.0V
5.5V
MCP102-195
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Temperature (°C)
3.3V
4.0V
4.5V
5.0V
MCP131-315
5.5V
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Temperature (°C)
4.6V
5.0V
5.5V
MCP121-450
4.8V


Số phần tương tự - MCP121T-300I/TO

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP121T-300I/TO MICROCHIP-MCP121T-300I/TO Datasheet
420Kb / 28P
   Micropower Voltage Supervisors
2005
More results

Mô tả tương tự - MCP121T-300I/TO

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP102 MICROCHIP-MCP102 Datasheet
420Kb / 28P
   Micropower Voltage Supervisors
2005
MCP121 MICROCHIP-MCP121 Datasheet
464Kb / 24P
   Micropower Voltage Supervisors
2004
MCP102 MICROCHIP-MCP102_13 Datasheet
429Kb / 28P
   Micropower Voltage Supervisors
2004-2013
MCP103T-195I MICROCHIP-MCP103T-195I Datasheet
429Kb / 28P
   Micropower Voltage Supervisors
11/29/12
logo
Texas Instruments
TLC7725IDR TI-TLC7725IDR Datasheet
1Mb / 36P
[Old version datasheet]   Micropower Supply Voltage Supervisors
TLC7701MDREP TI1-TLC7701MDREP Datasheet
621Kb / 18P
[Old version datasheet]   MICROPOWER SUPPLY VOLTAGE SUPERVISORS
TLC7701-Q1 TI1-TLC7701-Q1 Datasheet
217Kb / 14P
[Old version datasheet]   MICROPOWER SUPPLY VOLTAGE SUPERVISORS
TLC7701 TI1-TLC7701_17 Datasheet
1Mb / 37P
[Old version datasheet]   Micropower Supply Voltage Supervisors
TLC7701IPWG4 TI-TLC7701IPWG4 Datasheet
1Mb / 36P
[Old version datasheet]   Micropower Supply Voltage Supervisors
TLC7705MJGB TI1-TLC7705MJGB Datasheet
1Mb / 36P
[Old version datasheet]   Micropower Supply Voltage Supervisors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com